データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

H05-1B69_DE データシート(PDF) 2 Page - Meder Electronic

部品番号 H05-1B69_DE
部品情報  (deutsch) H Reed Relay
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MEDER [Meder Electronic]
ホームページ  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

H05-1B69_DE データシート(HTML) 2 Page - Meder Electronic

  H05-1B69_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic H05-1B69_DE Datasheet HTML 2Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
H05-1B69
Artikel:
vorläufiges Datenblatt
| Email: salesasia@meder.com
1905169214
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
)
1/2 Sinuswelle, Dauer 11ms
Schock
)
von 10 - 2000 Hz
Vibration
2
!
(
Arbeitstemperatur
2
(
Lagertemperatur
2
Wellenlöten max. 5 Sek.
Löttemperatur
Fluxdicht
Waschfähigkeit
Allgemeine Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
)
Nettogewicht BT
Gesamtgewicht
Verpackung
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
28.05.08
ALICHTENSTEIN
SERVICES_EUROPE
04
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung
Neuanlage am:
Letzte Änderung :
20.10.09
KOLBRICH
Freigegeben von:
Freigegeben von:
16.06.08
Freigegeben am:
Freigegeben am:


同様の部品番号 - H05-1B69_DE

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Meder Electronic
H05-1B69 MEDER-H05-1B69 Datasheet
104Kb / 2P
   H Reed Relay
More results

同様の説明 - H05-1B69_DE

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Meder Electronic
H05-1B83_DE MEDER-H05-1B83_DE Datasheet
154Kb / 2P
   (deutsch) H Reed Relay
H24-1B83_DE MEDER-H24-1B83_DE Datasheet
164Kb / 2P
   (deutsch) H Reed Relay
H12-1A69_DE MEDER-H12-1A69_DE Datasheet
172Kb / 2P
   (deutsch) H Reed Relay
H12-1B69_DE MEDER-H12-1B69_DE Datasheet
170Kb / 2P
   (deutsch) H Reed Relay
H12-1B83_DE MEDER-H12-1B83_DE Datasheet
174Kb / 2P
   (deutsch) H Reed Relay
H24-1B69_DE MEDER-H24-1B69_DE Datasheet
161Kb / 2P
   (deutsch) H Reed Relay
H24-1A69_DE MEDER-H24-1A69_DE Datasheet
171Kb / 2P
   (deutsch) H Reed Relay
H24-1A83_DE MEDER-H24-1A83_DE Datasheet
163Kb / 2P
   (deutsch) H Reed Relay
H05-1A69_DE MEDER-H05-1A69_DE Datasheet
102Kb / 2P
   (deutsch) H Reed Relay
H05-1A83_DE MEDER-H05-1A83_DE Datasheet
100Kb / 2P
   (deutsch) H Reed Relay
H12-1A69-BV080_DE MEDER-H12-1A69-BV080_DE Datasheet
178Kb / 2P
   (deutsch) H Reed Relay
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com