データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NBXDBA018LN1TAG データシート(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

部品番号 NBXDBA018LN1TAG
部品情報  3.3 V, 155.52 MHz / 311.04MHz LVPECL Clock Oscillator
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NBXDBA018LN1TAG データシート(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  NBXDBA018LN1TAG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NBXDBA018LN1TAG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NBXDBA018LN1TAG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NBXDBA018LN1TAG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NBXDBA018LN1TAG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NBXDBA018LN1TAG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NBXDBA018LN1TAG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
NBXDBB018, NBXDBA018
http://onsemi.com
6
Table 8. RELIABILITY COMPLIANCE
Parameter
Standard
Method
Shock
Mechanical
MIL−STD−833, Method 2002, Condition B
Solderability
Mechanical
MIL−STD−833, Method 2003
Vibration
Mechanical
MIL−STD−833, Method 2007, Condition A
Solvent Resistance
Mechanical
MIL−STD−202, Method 215
Thermal Shock
Environment
MIL−STD−833, Method 1011, Condition A
Moisture Level Sensitivity
Environment
MSL1 260°C per IPC/JEDEC J−STD−020D
Figure 5. Typical Termination for Output Driver and Device Evaluation
(See Application Note AND8020/D − Termination of ECL Logic Devices.)
Driver
Device
Receiver
Device
CLK
D
CLK
D
Zo = 50 W
Zo = 50 W
50 W
50 W
VTT
VTT = VDD − 2.0 V
NBXDBB018/NBXDBA018
260
217
175
150
Temperature (°C)
temp. 260°C
20 − 40 sec. max.
Time
60180 sec.
3°C/sec. max.
cooling
6°C/sec. max.
60150 sec.
reflow
peak
pre−heat
ramp−up
Figure 6. Recommended Reflow Soldering Profile


同様の部品番号 - NBXDBA018LN1TAG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
NBXDBA018LN1TAG ONSEMI-NBXDBA018LN1TAG Datasheet
128Kb / 7P
   Clock Oscillator
March, 2009 ??Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com