データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SC2411_0712 データシート(PDF) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

部品番号 2SC2411_0712
部品情報  Silicon Epitaxial Planar Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
ホームページ  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

2SC2411_0712 データシート(HTML) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

  2SC2411_0712 Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited 2SC2411_0712 Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited 2SC2411_0712 Datasheet HTML 3Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited 2SC2411_0712 Datasheet HTML 4Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
BL Galaxy Electrical
Production specification
Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC2411
Document number: BL/SSSTC097
www.galaxycn.com
Rev.A
2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ Ta=25℃ unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Test conditions
MIN
TYP
MAX UNIT
Collector-base breakdown voltage
V(BR)CBO
IC=100μA,IE=0
40
V
Collector-emitter breakdown voltage V(BR)CEO
IC=1mA,IB=0
32
V
Emitter-base breakdown voltage
V(BR)EBO
IE=100μA,IC=0
5
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=20V,IE=0
1
μA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=4V,IC=0
1
μA
DC current gain
hFE
VCE=3V,IC=100mA
82
390
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC=500mA, IB=50mA
0.4
V
Collector output capacitance
Cob
VCB=10V,IE=0
f=1MHz
6.0
pF
Transition frequency
fT
VCE=5V, IC= 20mA
f=100MHZ
250
MHz
CLASSIFICATION OF hFE(1)
Rank
P
Q
R
Range
82-180
120-270
180-390
Marking
CP
CQ
CR
TYPICAL CHARACTERISTICS @ Ta=25℃ unless otherwise specified


同様の部品番号 - 2SC2411_0712

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC2411-HF KEXIN-2SC2411-HF_15 Datasheet
382Kb / 1P
   NPN Transistors
logo
Micro Commercial Compon...
2SC2411-P MCC-2SC2411-P Datasheet
231Kb / 3P
   NPN Silicon Epitaxial Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC2411-P KEXIN-2SC2411-P Datasheet
369Kb / 1P
   NPN Transistors
logo
Micro Commercial Compon...
2SC2411-P MCC-2SC2411-P Datasheet
306Kb / 3P
   NPN Silicon Epitaxial Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC2411-P-HF KEXIN-2SC2411-P-HF Datasheet
382Kb / 1P
   NPN Transistors
More results

同様の説明 - 2SC2411_0712

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SS8050W BILIN-SS8050W Datasheet
160Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
STD123 BILIN-STD123 Datasheet
268Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC3356W BILIN-2SC3356W Datasheet
164Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC4081W BILIN-2SC4081W Datasheet
217Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC4097W BILIN-2SC4097W Datasheet
133Kb / 3P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC4177W BILIN-2SC4177W Datasheet
271Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SD596 BILIN-2SD596 Datasheet
264Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
KTA1298 BILIN-KTA1298 Datasheet
216Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SB709A_0712 BILIN-2SB709A_0712 Datasheet
190Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC1654_0712 BILIN-2SC1654_0712 Datasheet
268Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com