データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GS1540-CQR データシート(PDF) 10 Page - Gennum Corporation

部品番号 GS1540-CQR
部品情報  HDTV Serial Digital Non-Equalizing Receiver
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GENNUM [Gennum Corporation]
ホームページ  http://www.gennum.com
Logo GENNUM - Gennum Corporation

GS1540-CQR データシート(HTML) 10 Page - Gennum Corporation

Back Button GS1540-CQR Datasheet HTML 6Page - Gennum Corporation GS1540-CQR Datasheet HTML 7Page - Gennum Corporation GS1540-CQR Datasheet HTML 8Page - Gennum Corporation GS1540-CQR Datasheet HTML 9Page - Gennum Corporation GS1540-CQR Datasheet HTML 10Page - Gennum Corporation GS1540-CQR Datasheet HTML 11Page - Gennum Corporation GS1540-CQR Datasheet HTML 12Page - Gennum Corporation GS1540-CQR Datasheet HTML 13Page - Gennum Corporation GS1540-CQR Datasheet HTML 14Page - Gennum Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
GENNUM CORPORATION
522 - 27 - 03
10 of 17
Fig. 7 LFS Input Circuit
Fig. 8 PLL_LOCK Output Circuit
Fig. 9 IJI Output Circuit
Fig. 10 BYPASS Circuit
Fig. 11 LBCONT Circuit
Fig. 12 D[19:0] Output Circuit
LFA_VEE
LFA_VCC
100µA
100µA
100µA
100µA
10k
5k
LFS
PD_VEE
PD_VCC
10k
PLL_LOCK
PD_VCC
IJI
10k
5k
VCC
30k
A
PD_VEE
PD_VEE
PD_VCC
16k
100µA
BYPASS
V = 2.4V
+
-
LFA_VEE
LFA_VCC
20k
LBCONT
5k
SP_VEE
SP_VCC
27k
100
D[19:0]


同様の部品番号 - GS1540-CQR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Gennum Corporation
GS1540-CQR GENNUM-GS1540-CQR Datasheet
180Kb / 16P
   HDTV Serial Digital Non-Equalizing Receiver
More results

同様の説明 - GS1540-CQR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Gennum Corporation
GS1540 GENNUM-GS1540 Datasheet
180Kb / 16P
   HDTV Serial Digital Non-Equalizing Receiver
GS1545 GENNUM-GS1545_04 Datasheet
279Kb / 19P
   HDTV Serial Digital Equalizing Receiver
GS1545 GENNUM-GS1545 Datasheet
198Kb / 19P
   HDTV Serial Digital Equalizing Receiver
GS1522 GENNUM-GS1522 Datasheet
414Kb / 20P
   HDTV Serial Digital Serializer
GS1510 GENNUM-GS1510 Datasheet
106Kb / 11P
   HDTV Serial Digital Deformatter
GS1515 GENNUM-GS1515 Datasheet
336Kb / 17P
   HDTV Serial Digital Reclocker
GS1522 GENNUM-GS1522_04 Datasheet
449Kb / 20P
   HDTV Serial Digital Serializer
GS9005B_0411 GENNUM-GS9005B_0411 Datasheet
2Mb / 13P
   Serial Digital Receiver
GS9025A GENNUM-GS9025A_05 Datasheet
337Kb / 18P
   Serial Digital Receiver
GS9005A GENNUM-GS9005A Datasheet
269Kb / 12P
   Serial Digital Receiver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com