データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TLV データシート(PDF) 2 Page - RUBYCON CORPORATION

部品番号 TLV
部品情報  CHIP ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RUBYCON [RUBYCON CORPORATION]
ホームページ  http://www.rubycon.com
Logo RUBYCON - RUBYCON CORPORATION

TLV データシート(HTML) 2 Page - RUBYCON CORPORATION

  TLV Datasheet HTML 1Page - RUBYCON CORPORATION TLV Datasheet HTML 2Page - RUBYCON CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
◆DIMENSIONS
(mm)
φD
12.5
12.5
16
16
18
18
L
13.5
16
16.5
21.5
16.5
21.5
A1
13
13
17
17
19
19
B1
13
13
17
17
19
19
C
4.9
4.9
6
6
7
7
W1
0.8∼1.1
0.8∼1.1
1.0∼1.6
1.0∼1.6
1.0∼1.6
1.0∼1.6
K
0.7±0.4
0.7±0.4
0.7±0.4
0.7±0.4
0.7±0.4
0.7±0.4
P
4.5
4.5
6.8
6.8
6.8
6.8
α
0.5
8 10.5 8.3 8.3 2.9 0.8∼1.1
0.5Max
3.1
0
10 10.5 10.3 10.3 3.2 0.8∼1.1
0.5Max
4.5
0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
◆STANDARD SIZE
Size φDXL(mm), Ripple current(mA r.m.s./105℃,100kHz), Impedance(Ω Max/20℃, 100kHz)
CHIP ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
TLV
6.3
(0J)
10
(1A)
16
(1C)
Ripple
Impedance
2200
3300
4700
6800
10000
1000
2200
3300
4700
6800
470
680
1500
2200
3300
4700
1100
1400
1800
2330
2640
850
1400
1800
2060
2640
600
850
1100
1800
2060
2330
0.065
0.055
0.045
0.029
0.028
0.08
0.055
0.045
0.044
0.028
0.16
0.08
0.065
0.045
0.044
0.029
12.5×13.5
12.5×16
16×16.5
16×21.5
18×21.5
10×10.5
12.5×16
16×16.5
18×16.5
18×21.5
8×10.5
10×10.5
12.5×13.5
16×16.5
18×16.5
16×21.5
Size
(φDXL)
Cap
(μF)
WV
(V.DC)
25
(1E)
35
(1V)
Ripple
Impedance
220
330
470
1000
1500
2200
3300
100
100
150
220
330
470
680
1000
1500
2200
600
600
850
1100
1800
2060
2640
600
850
600
600
850
1100
1100
1800
2060
2330
0.16
0.16
0.08
0.065
0.045
0.044
0.028
0.16
0.08
0.16
0.16
0.08
0.065
0.065
0.045
0.044
0.029
8×10.5
8×10.5
10×10.5
12.5×13.5
16×16.5
18×16.5
18×21.5
8×10.5
10×10.5
8×10.5
8×10.5
10×10.5
12.5×13.5
12.5×13.5
16×16.5
18×16.5
16×21.5
Size
(φDXL)
Cap
(μF)
WV
(V.DC)
L+α MAX
0.3MAX
A1
±0.2
W1
K


同様の部品番号 - TLV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TLV07 TI1-TLV07 Datasheet
263Kb / 21P
[Old version datasheet]   36-V Precision, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
TLV07IDR TI1-TLV07IDR Datasheet
263Kb / 21P
[Old version datasheet]   36-V Precision, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
TLV0831 TI-TLV0831 Datasheet
194Kb / 12P
[Old version datasheet]   3-VOLT 8-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH SERIAL CONTROL
TLV0831C TI-TLV0831C Datasheet
194Kb / 12P
[Old version datasheet]   3-VOLT 8-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH SERIAL CONTROL
TLV0831C TI1-TLV0831C Datasheet
903Kb / 19P
[Old version datasheet]   3-VOLT 8-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH SERIAL CONTROL
More results

同様の説明 - TLV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
RUBYCON CORPORATION
25TLV470M10X10.5 RUBYCON-25TLV470M10X10.5 Datasheet
151Kb / 2P
   CHIP ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
25TZV100M6.3X8 RUBYCON-25TZV100M6.3X8 Datasheet
169Kb / 2P
   CHIP ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
35TZV100M6.3X8 RUBYCON-35TZV100M6.3X8 Datasheet
169Kb / 2P
   CHIP ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
6.3SZV47M5X5.5 RUBYCON-6.3SZV47M5X5.5 Datasheet
76Kb / 2P
   CHIP ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
16SEV10M4X5.5 RUBYCON-16SEV10M4X5.5 Datasheet
172Kb / 2P
   CHIP ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
35TZV220M8X10.5 RUBYCON-35TZV220M8X10.5 Datasheet
169Kb / 2P
   CHIP ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
50TZV22M6.3X6.1 RUBYCON-50TZV22M6.3X6.1 Datasheet
169Kb / 2P
   CHIP ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
10TZV220M6.3X8 RUBYCON-10TZV220M6.3X8 Datasheet
169Kb / 2P
   CHIP ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
50SEV2.2M4X5.5 RUBYCON-50SEV2.2M4X5.5 Datasheet
172Kb / 2P
   CHIP ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
SJV RUBYCON-SJV_15 Datasheet
196Kb / 1P
   CHIP ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
SKV RUBYCON-SKV_15 Datasheet
167Kb / 2P
   CHIP ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com