データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

112CNQ030A データシート(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix

部品番号 112CNQ030A
部品情報  Schottky Rectifier New Generation 3 D-61 Package, 2 x 55 A
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

112CNQ030A データシート(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix

  112CNQ030A Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 112CNQ030A Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 112CNQ030A Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 112CNQ030A Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 112CNQ030A Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix 112CNQ030A Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix 112CNQ030A Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix 112CNQ030A Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix 112CNQ030A Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Document Number: 95354
For technical questions concerning discrete products, contact: diodes-tech@vishay.com
www.vishay.com
Revision: 13-Aug-08
For technical questions concerning module products, contact: ind-modules@vishay.com
3
Outline Dimensions
D-61-8, D-61-8-SM,
D-61-8-SL
Vishay High Power Products
DIMENSIONS FOR D 61-8-SL in millimeters (inches)
8.89 (0.350)
8.73 (0.344)
2.67 (0.105)
2.16 (0.085)
19.93 (0.785)
19.68 (0.775)
5.59 (0.220)
5.08 (0.200)
0.89 (0.035)
0.73 (0.029)
1.98 (0.078)
1.72 (0.068)
5.20 (0.205)
4.95 (0.195)
14° MIN. 14° MIN.
3.30 (0.130)
3.05 (0.120)
1.40 (0.055)
1.14 (0.045)
R0 0.508
(R 0.02)
5.97 (0.235)
5.71 (0.225)
DETAIL “A”
3.30 (0.130)
3.05 (0.120)
1.04 (0.041)
0.84 (0.033)
R 0.51 (0.020)
R 0.76 (0.030)
5.33 (0.210)
3.97 (0.156)
3.68 (0.145)
2.41 (0.095)
2.16 (0.085)
0.89 (0.035)
0.73 (0.029)
10.79 (0.425) MAX.
19.93 (0.785)
19.68 (0.775)
16.13 (0.635)
15.88 (0.625)
14.22 (0.560)
13.71 (0.540)
1.98 (0.078)
1.72 (0.068)
(2 x)
10.16 (0.400) REF.
0.89 (0.035)
0.73 (0.029)
(2 x)
0.64 (0.025) REF.
(2 x)
8.89 (0.350)
8.73 (0.344)
3.97 (0.156)
3.68 (0.145)
5.59 (0.220)
5.08 (0.200)


同様の部品番号 - 112CNQ030A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
112CNQ030A IRF-112CNQ030A Datasheet
193Kb / 7P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
112CNQ030A VISHAY-112CNQ030A Datasheet
115Kb / 6P
   Schottky Rectifier New Generation 3 D-61 Package, 2 x 55 A
Revision: 16-Aug-08
logo
International Rectifier
112CNQ030APBF IRF-112CNQ030APBF Datasheet
173Kb / 7P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
112CNQ030ASL VISHAY-112CNQ030ASL Datasheet
115Kb / 6P
   Schottky Rectifier New Generation 3 D-61 Package, 2 x 55 A
Revision: 16-Aug-08
112CNQ030ASM VISHAY-112CNQ030ASM Datasheet
115Kb / 6P
   Schottky Rectifier New Generation 3 D-61 Package, 2 x 55 A
Revision: 16-Aug-08
More results

同様の説明 - 112CNQ030A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
VS-112CNQ030A VISHAY-VS-112CNQ030A Datasheet
167Kb / 9P
   Schottky Rectifier New Generation 3 D-61 Package, 2 x 55 A
Revision: 16-Apr-10
113CNQ100APBF VISHAY-113CNQ100APBF Datasheet
159Kb / 9P
   Schottky Rectifier New Generation 3 D-61 Package, 2 x 55 A
Revision: 16-Apr-10
111CNQ045A VISHAY-111CNQ045A Datasheet
114Kb / 6P
   Schottky Rectifier New Generation 3 D-61 Package, 2 x 55 A
Revision: 16-Aug-08
115CNQ015A VISHAY-115CNQ015A Datasheet
115Kb / 6P
   Schottky Rectifier New Generation 3 D-61 Package, 2 x 55 A
Revision: 16-Aug-08
111CNQ045APBF VISHAY-111CNQ045APBF Datasheet
576Kb / 9P
   Schottky Rectifier New Generation 3 D-61 Package, 2 x 55 A
Revision: 16-Apr-10
115CNQ015APBF VISHAY-115CNQ015APBF Datasheet
159Kb / 9P
   Schottky Rectifier New Generation 3 D-61 Package, 2 x 55 A
Revision: 16-Apr-10
113CNQ100A VISHAY-113CNQ100A Datasheet
115Kb / 6P
   Schottky Rectifier New Generation 3 D-61 Package, 2 x 55 A
Revision: 16-Aug-08
VS-113CNQ100A VISHAY-VS-113CNQ100A Datasheet
167Kb / 9P
   Schottky Rectifier New Generation 3 D-61 Package, 2 x 55 A
Revision: 16-Apr-10
110CNQ045APBF VISHAY-110CNQ045APBF Datasheet
163Kb / 9P
   Schottky Rectifier New Generation 3 D-61 Package, 2 x 55 A
Revision: 16-Apr-10
VS-111CNQ045A VISHAY-VS-111CNQ045A Datasheet
584Kb / 9P
   Schottky Rectifier New Generation 3 D-61 Package, 2 x 55 A
Revision: 16-Apr-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com