データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM28V020-TGTR データシート(PDF) 10 Page - Ramtron International Corporation

部品番号 FM28V020-TGTR
部品情報  256Kbit Bytewide F-RAM Memory
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RAMTRON [Ramtron International Corporation]
ホームページ  http://www.ramtron.com
Logo RAMTRON - Ramtron International Corporation

FM28V020-TGTR データシート(HTML) 10 Page - Ramtron International Corporation

Back Button FM28V020-TGTR Datasheet HTML 6Page - Ramtron International Corporation FM28V020-TGTR Datasheet HTML 7Page - Ramtron International Corporation FM28V020-TGTR Datasheet HTML 8Page - Ramtron International Corporation FM28V020-TGTR Datasheet HTML 9Page - Ramtron International Corporation FM28V020-TGTR Datasheet HTML 10Page - Ramtron International Corporation FM28V020-TGTR Datasheet HTML 11Page - Ramtron International Corporation FM28V020-TGTR Datasheet HTML 12Page - Ramtron International Corporation FM28V020-TGTR Datasheet HTML 13Page - Ramtron International Corporation FM28V020-TGTR Datasheet HTML 14Page - Ramtron International Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
FM28V020 - 32Kx8 F-RAM
Rev. 2.1
June 2011
Page 10 of 14
Page Mode Read Cycle Timing
A(14:3)
OE
DQ(7:0)
tAS
tCA
A(2:0)
tOE
tCE
tOHZ
tAAP
tOHP
tHZ
tPC
Col 0
Data 0
Col 1
Data 1
Col 2
Data 2
CE
Although sequential column addressing is shown, it is not required.
Write Cycle Timing 1 (/WE-Controlled) Note: /OE is low only to show effect of /WE on DQ pins
D in
CE
A(14:0)
WE
tCA
tPC
DQ(7:0)
tWP
tCW
tAS
D out
D out
tDS
tDH
tWX
tWZ
tHZ
tWLC
Write Cycle Timing 2 (/CE-Controlled)
A(14:0)
WE
DQ(7:0)
tCA
tPC
tWS
tAS
tWH
tDH
tDS
CE
tAH
NOTE: See Write Operation section for detailed description (page 4).


同様の部品番号 - FM28V020-TGTR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Ramtron International C...
FM28V020-TGTR RAMTRON-FM28V020-TGTR Datasheet
165Kb / 14P
   256Kbit Bytewide F-RAM Memory
logo
Cypress Semiconductor
FM28V020-TGTR CYPRESS-FM28V020-TGTR Datasheet
410Kb / 16P
   256Kbit Bytewide F-RAM Memory
More results

同様の説明 - FM28V020-TGTR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cypress Semiconductor
FM28V020 CYPRESS-FM28V020 Datasheet
410Kb / 16P
   256Kbit Bytewide F-RAM Memory
logo
Ramtron International C...
FM28V020 RAMTRON-FM28V020 Datasheet
165Kb / 14P
   256Kbit Bytewide F-RAM Memory
FM28V100 RAMTRON-FM28V100 Datasheet
147Kb / 13P
   1Mbit Bytewide F-RAM Memory
logo
Cypress Semiconductor
FM28V100 CYPRESS-FM28V100 Datasheet
423Kb / 13P
   1Mbit Bytewide F-RAM Memory
FM28V100 CYPRESS-FM28V100_13 Datasheet
402Kb / 14P
   1Mbit Bytewide F-RAM Memory
logo
Ramtron International C...
FM28V100 RAMTRON-FM28V100_10 Datasheet
321Kb / 13P
   1Mbit Bytewide F-RAM Memory
logo
Cypress Semiconductor
FM1808B CYPRESS-FM1808B Datasheet
336Kb / 12P
   256Kb Bytewide 5V F-RAM Memory
logo
Ramtron International C...
FM1608B RAMTRON-FM1608B Datasheet
94Kb / 11P
   64Kb Bytewide 5V F-RAM Memory
logo
Cypress Semiconductor
FM1608B CYPRESS-FM1608B Datasheet
342Kb / 14P
   64Kb Bytewide 5V F-RAM Memory
logo
Ramtron International C...
FM1808B RAMTRON-FM1808B Datasheet
94Kb / 11P
   256Kb Bytewide 5V F-RAM Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com