データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BY229-800 データシート(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

部品番号 BY229-800
部品情報  Fast Switching Plastic Rectifier
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

BY229-800 データシート(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  BY229-800 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BY229-800 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BY229-800 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BY229-800 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix BY229-800 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
BY229(X,B)-200 thru BY229(X,B)-800
Vishay General Semiconductor
www.vishay.com
For technical questions within your region, please contact one of the following:
PDD-Americas@vishay.com, PDD-Asia@vishay.com, PDD-Europe@vishay.com
Document Number: 88540
Revision: 06-Nov-07
4
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)
TO-220AC
CASE
PIN 2
PIN 1
0.635 (16.13)
0.625 (15.87)
0.415 (10.54) MAX.
0.154 (3.91) DIA.
0.148 (3.74) DIA.
0.113 (2.87)
0.103 (2.62)
0.370 (9.40)
0.360 (9.14)
PIN
12
0.160 (4.06)
0.140 (3.56)
0.057 (1.45)
0.045 (1.14)
0.105 (2.67)
0.095 (2.41)
0.037 (0.94)
0.027 (0.68)
0.205 (5.20)
0.195 (4.95)
0.022 (0.56)
0.014 (0.36)
1.148 (29.16)
1.118 (28.40)
0.560 (14.22)
0.530 (13.46)
0.110 (2.79)
0.100 (2.54)
0.350 (8.89)
0.330 (8.38)
0.145 (3.68)
0.135 (3.43)
0.603 (15.32)
0.573 (14.55)
0.055 (1.39)
0.045 (1.14)
0.185 (4.70)
0.175 (4.44)
ITO-220AC
PIN
1
2
0.025 (0.64)
0.015 (0.38)
0.404 (10.26)
0.384 (9.75)
0.076 (1.93) REF.
0.076 (1.93) REF.
45° REF.
0.600 (15.24)
0.580 (14.73)
0.560 (14.22)
0.530 (13.46)
0.035 (0.89)
0.025 (0.64)
0.205 (5.21)
0.195 (4.95)
0.191 (4.85)
0.171 (4.35)
0.057 (1.45)
0.045 (1.14)
0.671 (17.04)
0.651 (16.54)
0.028 (0.71)
0.020 (0.51)
0.110 (2.79)
0.100 (2.54)
7° REF.
7° REF.
7° REF.
0.350 (8.89)
0.330 (8.38)
0.140 (3.56) DIA.
0.125 (3.17) DIA.
0.135 (3.43) DIA.
0.122 (3.08) DIA.
0.110 (2.79)
0.100 (2.54)
0.190 (4.83)
0.170 (4.32)
TO-263AB
Mounting Pad Layout
0.670 (17.02)
0.591 (15.00)
0.105 (2.67)
0.095 (2.41)
0.08 (2.032) MIN.
0.15 (3.81) MIN.
0.33 (8.38) MIN.
0.42 (10.66) MIN.
12
K
K
0.140 (3.56)
0.110 (2.79)
0.021 (0.53)
0.014 (0.36)
0.110 (2.79)
0.090 (2.29)
0 to 0.01 (0 to 0.254)
0.055 (1.40)
0.047 (1.19)
0.055 (1.40)
0.045 (1.14)
0.190 (4.83)
0.160 (4.06)
0.205 (5.20)
0.195 (4.95)
0.624 (15.85)
0.591 (15.00)
0.037 (0.940)
0.027 (0.686)
0.105 (2.67)
0.095 (2.41)
0.360 (9.14)
0.320 (8.13)
0.411 (10.45)
0.380 (9.65)
0.245 (6.22)
MIN.


同様の部品番号 - BY229-800

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BY229-800 PHILIPS-BY229-800 Datasheet
49Kb / 6P
   Rectifier diodes fast, soft-recovery
September 1998 Rev 1.200
More results

同様の説明 - BY229-800

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
General Semiconductor
SRP100A GE-SRP100A Datasheet
44Kb / 2P
   FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
FR151 CHENG-YI-FR151 Datasheet
104Kb / 2P
   FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
PS150R PANJIT-PS150R_09 Datasheet
49Kb / 2P
   FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
SRP100A TAYCHIPST-SRP100A Datasheet
9Mb / 2P
   FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER
logo
Yea Shin Technology Co....
FR151 YEASHIN-FR151 Datasheet
73Kb / 2P
   FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
1N4933 VISHAY-1N4933_V01 Datasheet
790Kb / 4P
   Fast Switching Plastic Rectifier
01-Jan-2022
BA157 VISHAY-BA157_09 Datasheet
67Kb / 4P
   Fast Switching Plastic Rectifier
Revision: 26-Oct-09
logo
Pan Jit International I...
PS300R PANJIT-PS300R_09 Datasheet
67Kb / 2P
   FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
GI820 VISHAY-GI820 Datasheet
76Kb / 4P
   Fast Switching Plastic Rectifier
Revision: 26-Oct-09
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
SRP600A TAYCHIPST-SRP600A Datasheet
9Mb / 2P
   FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
BA159-E3 VISHAY-BA159-E3 Datasheet
76Kb / 4P
   Fast Switching Plastic Rectifier
Revision: 24-Jul-13
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com