データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BYG21M データシート(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

部品番号 BYG21M
部品情報  Fast Avalanche SMD Rectifier
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

BYG21M データシート(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  BYG21M Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BYG21M Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BYG21M Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BYG21M Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix BYG21M Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
BYG21K & BYG21M
Vishay General Semiconductor
Document Number: 88961
Revision: 11-Apr-08
For technical questions within your region, please contact one of the following:
PDD-Americas@vishay.com, PDD-Asia@vishay.com, PDD-Europe@vishay.com
www.vishay.com
3
Figure 3. Reverse Current vs. Junction Temperature
Figure 4. Max. Reverse Power Dissipation vs. Junction Temperature
Figure 5. Diode Capacitance vs. Reverse Voltage
1
10
100
25
50
75
100
125
150
Junction Temperature (°C)
V
R = VRRM
0
20
40
60
80
100
120
25
50
75
100
125
150
Junction Temperature (°C)
V
R = VRRM
P
R - Limit
at 100 % V
R
P
R - Limit
at 80 % V
R
0
5
10
15
20
25
0.1
1
10
100
f = 1 MHz
Reverse Voltage (V)
Figure 6. Max. Reverse Recovery Charge vs. Forward Current
Figure 7. Thermal Response
T
A = 125 °C
0
50
100
150
200
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Forward Current (A)
T
A = 100 °C
T
A = 25 °C
T
A = 75 °C
T
A = 50 °C
I
R = 0.5 A, iR = 0.125 A
1
10
100
1000
Pulse Length (s)
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
100
101
102
Single Pulse
125 K/W DC
t
P/T = 0.5
t
P/T = 0.2
t
P/T = 0.1
t
P/T = 0.05
t
P/T = 0.02
t
P/T = 0.01


同様の部品番号 - BYG21M

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
BYG21M VISHAY-BYG21M Datasheet
58Kb / 5P
   Fast Silicon Mesa SMD Rectifier
Rev. 3, 24-Jun-98
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
BYG21M TAYCHIPST-BYG21M Datasheet
3Mb / 2P
   Fast Silicon Mesa SMD Rectifier
logo
Vishay Siliconix
BYG21M VISHAY-BYG21M Datasheet
87Kb / 5P
   Fast Avalanche SMD Rectifier
Revision: 24-Aug-12
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BYG21M TSC-BYG21M Datasheet
186Kb / 4P
   1.5A, 1000V Fast avalanche Surface Mount Rectifier
logo
Vishay Siliconix
BYG21M VISHAY-BYG21M Datasheet
101Kb / 5P
   Fast Avalanche SMD Rectifier
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - BYG21M

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
BYG24D TAYCHIPST-BYG24D Datasheet
3Mb / 2P
   Fast Avalanche SMD Rectifier
logo
Vishay Siliconix
BYG24JHE3 VISHAY-BYG24JHE3 Datasheet
86Kb / 4P
   Fast Avalanche SMD Rectifier
Revision: 21-Dec-11
BYG21K VISHAY-BYG21K_V01 Datasheet
101Kb / 5P
   Fast Avalanche SMD Rectifier
01-Jan-2022
BYG24D VISHAY-BYG24D_V01 Datasheet
99Kb / 4P
   Fast Avalanche SMD Rectifier
01-Jan-2022
BYG24D VISHAY-BYG24D Datasheet
92Kb / 4P
   Fast Avalanche SMD Rectifier
Revision: 11-Apr-08
BYG21K VISHAY-BYG21K_13 Datasheet
87Kb / 5P
   Fast Avalanche SMD Rectifier
Revision: 24-Aug-12
BYG21M-E3-TR VISHAY-BYG21M-E3-TR Datasheet
92Kb / 5P
   Fast Avalanche SMD Rectifier
Revision: 21-Aug-13
BYG24 VISHAY-BYG24 Datasheet
68Kb / 3P
   Fast Avalanche SMD Rectifier
Rev. 1.2, 19-Oct-04
BYG24D-E3 VISHAY-BYG24D-E3 Datasheet
90Kb / 4P
   Fast Avalanche SMD Rectifier
Revision: 21-Aug-13
BYG21K-M3 VISHAY-BYG21K-M3 Datasheet
96Kb / 5P
   Fast Avalanche SMD Rectifier
Revision: 23-Feb-16
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com