データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LC87F5G32A データシート(PDF) 5 Page - Sanyo Semicon Device

部品番号 LC87F5G32A
部品情報  FROM 32K byte, RAM 1024 byte on-chip 8-bit 1-chip Microcontroller
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC87F5G32A データシート(HTML) 5 Page - Sanyo Semicon Device

  LC87F5G32A Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC87F5G32A Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC87F5G32A Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC87F5G32A Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC87F5G32A Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC87F5G32A Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC87F5G32A Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC87F5G32A Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC87F5G32A Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 23 page
background image
LC87F5G32A
No.8298-5/23
Package Dimensions
Package Dimensions
unit : mm (typ)
unit : mm (typ)
3156A
3163B
Pin Assignment
SANYO: QIP48E(14
×14) "Lead-free Type"
SANYO: SQFP48(7
×7) "Lead-free Type"
Top view
P36
P35
VDD3
VSS3
P34
P33
P32/DBGP2
P31/DBGP1
P30/DBGP0
P70/INT0/T0LCP/AN8
P71/INT1/T0HCP/AN9
P72/INT2/T0IN
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
P03/AN3
P02/AN2
P01/AN1
P00/AN0
VSS2
VDD2
PWM0
PWM1
P17/T1PWMH/BUZ
P16/T1PWML
P15/SCK1
P14/SI1/SB1
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
LC87F5G32A
SANYO : QIP48E(14X14)
14.0
17.2
0.15
0.35
1.0
(1.5)
1
12
13
24
25
36
37
48
SANYO : SQFP48(7X7)
7.0
9.0
0.15
0.18
0.5
(0.75)
112
13
24
25
36
37
48


同様の部品番号 - LC87F5G32A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
LC87F5G32A ONSEMI-LC87F5G32A Datasheet
167Kb / 23P
   8-bit 1-chip Microcontroller
May, 2013 Ver.3.00
More results

同様の説明 - LC87F5G32A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
LC87F7J32A SANYO-LC87F7J32A Datasheet
209Kb / 29P
   FROM 32K byte, RAM 1024 byte on-chip 8-bit 1-chip Microcontroller
LC87F2832A SANYO-LC87F2832A_09 Datasheet
165Kb / 27P
   FROM 32K byte, RAM 1024 byte on-chip 8-bit 1-chip Microcontroller
LC87F2832A SANYO-LC87F2832A Datasheet
180Kb / 27P
   CMOS IC FROM 32K byte, RAM 1024 byte on-chip 8-bit 1-chip Microcontroller
LC87F7032A SANYO-LC87F7032A Datasheet
136Kb / 21P
   CMOS IC FROM 32K byte, RAM 1024 byte on-chip 8-bit 1-chip Microcontroller
LC87F5932A SANYO-LC87F5932A_08 Datasheet
199Kb / 27P
   Internal 32K-byte FROM and 1024-byte RAM 8-bit 1-chip Microcontroller
LC87F5932A SANYO-LC87F5932A Datasheet
183Kb / 25P
   CMOS IC Internal 32K-byte FROM and 1024-byte RAM 8-bit 1-chip Microcontroller
LC87F2932A SANYO-LC87F2932A Datasheet
203Kb / 29P
   CMOS IC FROM 32K byte, RAM 2048 byte on-chip 8-bit 1-chip Microcontroller
LC875G32A SANYO-LC875G32A Datasheet
149Kb / 23P
   ROM 32K/24K/16K/8K byte, RAM 1024 byte on-chip 8-bit 1-chip Microcontroller
LC87F7H32A SANYO-LC87F7H32A Datasheet
180Kb / 28P
   32K-byte FROM and 2048-byte RAM integrated 8-bit 1-chip Microcontroller
LC87F5WC8A SANYO-LC87F5WC8A Datasheet
161Kb / 27P
   FROM 128K byte, RAM 4096 byte on-chip 8-bit 1-chip Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com