データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BDW48 データシート(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

部品番号 BDW48
部品情報  isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
ホームページ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

BDW48 データシート(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  BDW48 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited BDW48 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
INCHANGE Semiconductor
isc Product Specification
isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
BDW48
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TC=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
VCEO(SUS)
Collector-Emitter Sustaining Voltage
IC= -30mA; IB= 0
-120
V
VCE(sat)-1
Collector-Emitter Saturation Voltage
IC= -5A; IB= -10mA
B
-2.0
V
VCE(sat)-2
Collector-Emitter Saturation Voltage
IC= -10A; IB= -50mA
-3.0
V
VBE(on)
Base-Emitter On Voltage
IC= -10A ; VCE= -4V
-3.0
V
ICBO
Collector Cutoff Current
VCB= -120V; IE= 0
-1.0
mA
ICEO
Collector Cutoff Current
VCE= -60V; IB= 0
B
-2.0
mA
IEBO
Emitter Cutoff Current
VEB= -5V; IC= 0
-2.0
mA
hFE-1
DC Current Gain
IC= -5A ; VCE= -4V
1000
hFE-2
DC Current Gain
IC= -10A ; VCE= -4V
250
fT
Current-Gain—Bandwidth Product
IC= -3A; VCE= -3V; ftest= 1MHz
4
MHz
COB
Output Capacitance
IE= 0; VCB= -10V; ftest= 0.1MHz
300
pF
isc Website:www.iscsemi.cn
2


同様の部品番号 - BDW48

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
BDW48 MOTOROLA-BDW48 Datasheet
414Kb / 6P
   DARLINGTON COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BDW48 NJSEMI-BDW48 Datasheet
136Kb / 2P
   Silicon PNP Darlington Power Transistor
More results

同様の説明 - BDW48

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
2N6041 ISC-2N6041 Datasheet
151Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
2SB1100 ISC-2SB1100 Datasheet
154Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
BDX6A ISC-BDX6A Datasheet
190Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
2SA1046 ISC-2SA1046 Datasheet
252Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
2SB786 ISC-2SB786 Datasheet
252Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
MJH11017 ISC-MJH11017 Datasheet
136Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
BD646F ISC-BD646F Datasheet
279Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
2SB1253 ISC-2SB1253_16 Datasheet
189Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
2SB1431 ISC-2SB1431 Datasheet
263Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
2SB1079 ISC-2SB1079 Datasheet
103Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
MJ11015 ISC-MJ11015 Datasheet
53Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com