データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

SMA3109 データシート(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

部品番号. SMA3109
部品情報  Wideband Amplifier
ダウンロード  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

SMA3109 Datasheet(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  SMA3109 データシート HTML 1Page - Sanyo Semicon Device SMA3109 データシート HTML 2Page - Sanyo Semicon Device SMA3109 データシート HTML 3Page - Sanyo Semicon Device SMA3109 データシート HTML 4Page - Sanyo Semicon Device SMA3109 データシート HTML 5Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
SMA3109
No. A1749-2/5
Recommended Operating Conditions at Ta=25°C
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
min
typ
max
Supply Voltage
VCC
2.7
3
3.3
V
Operating Ambient Temperature
Topr
--40
+25
+85
°C
Electrical Characteristics at Ta=25°C, VCC=3V, Zs=ZL=50Ω
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
min
typ
max
Circuit Current
ICC
11.5
16.0
20.5
mA
Power Gain
Gp
f=1GHz
21.0
23.0
26.0
dB
f=2.2GHz
22.0
24.0
27.0
Isolation
ISL
f=1GHz
27.0
31.5
dB
f=2.2GHz
27.0
31.5
Input Return Loss
RLin
f=1GHz
16.0
20.5
dB
f=2.2GHz
10.0
15.0
Output Return Loss
RLout
f=1GHz
15.0
20.0
dB
f=2.2GHz
10.0
14.0
Noise Figure
NF
f=1GHz
4.3
5.0
dB
f=2.2GHz
4.3
5.0
Gain 1dB Compression Output Power
Po(1dB)
f=1GHz
4.0
6.4
dBm
f=2.2GHz
2.0
4.2
Upper Limit Operating Frequency
fu
3dB down below flat gain at f =1GHz
3.6
GHz
Note) Pay attention to handling since it is liable to be affected by static electricity due to the high frequency process adopted.
Test Circuit
100pF
100pF
1000pF
IN
VCC
OUT
100nH
12
65
3
4
IT15580
Connect 2, 4 and 5 with GND.


Html ページ

1  2  3  4  5 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn