データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

IRF510S データシート(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

部品番号. IRF510S
部品情報  Power MOSFET
ダウンロード  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

IRF510S Datasheet(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  IRF510S データシート HTML 1Page - Vishay Siliconix IRF510S データシート HTML 2Page - Vishay Siliconix IRF510S データシート HTML 3Page - Vishay Siliconix IRF510S データシート HTML 4Page - Vishay Siliconix IRF510S データシート HTML 5Page - Vishay Siliconix IRF510S データシート HTML 6Page - Vishay Siliconix IRF510S データシート HTML 7Page - Vishay Siliconix IRF510S データシート HTML 8Page - Vishay Siliconix IRF510S データシート HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
Document Number: 91016
www.vishay.com
S11-1044-Rev. C, 30-May-11
5
This document is subject to change without notice.
THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
IRF510S, SiHF510S
Vishay Siliconix
Fig. 9 - Maximum Drain Current vs. Case Temperature
Fig. 10a - Switching Time Test Circuit
Fig. 10b - Switching Time Waveforms
Fig. 11 - Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
TC, Case Temperature (°C)
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
25
150
125
100
75
50
0.0
175
91016_09
Pulse width
≤ 1 µs
Duty factor
≤ 0.1 %
R
D
V
GS
R
g
D.U.T.
10 V
+
-
V
DS
V
DD
V
DS
90 %
10 %
V
GS
t
d(on)
t
r
t
d(off)
t
f
10
1
0.1
10-2
10-5
10-4
10-3
10-2
0.1
1
10
P
DM
t
1
t
2
t1, Rectangular Pulse Duration (s)
Notes:
1. Duty Factor, D = t
1/t2
2. Peak T
j = PDM x ZthJC + TC
Single Pulse
(Thermal Response)
0
- 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
91016_11


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn