データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

IRF510S データシート(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix

部品番号. IRF510S
部品情報  Power MOSFET
ダウンロード  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

IRF510S Datasheet(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix

  IRF510S データシート HTML 1Page - Vishay Siliconix IRF510S データシート HTML 2Page - Vishay Siliconix IRF510S データシート HTML 3Page - Vishay Siliconix IRF510S データシート HTML 4Page - Vishay Siliconix IRF510S データシート HTML 5Page - Vishay Siliconix IRF510S データシート HTML 6Page - Vishay Siliconix IRF510S データシート HTML 7Page - Vishay Siliconix IRF510S データシート HTML 8Page - Vishay Siliconix IRF510S データシート HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Document Number: 91364
www.vishay.com
Revision: 15-Sep-08
1
Package Information
Vishay Siliconix
TO-263AB (HIGH VOLTAGE)
Notes
1. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M-1994.
2. Dimensions are shown in millimeters (inches).
3. Dimension D and E do not include mold flash. Mold flash shall not exceed 0.127 mm (0.005") per side. These dimensions are measured at the
outmost extremes of the plastic body at datum A.
4. Thermal PAD contour optional within dimension E, L1, D1 and E1.
5. Dimension b1 and c1 apply to base metal only.
6. Datum A and B to be determined at datum plane H.
7. Outline conforms to JEDEC outline to TO-263AB.
5
4
1
3
L1
L2
D
B
B
E
H
B
A
Detail A
A
A
c
c2
A
2 x e
2 x b2
2 x b
0.010
A
B
MM
± 0.004
B
M
Base
metal
Plating
b1, b3
(b, b2)
c1
(c)
Section B - B and C - C
Scale: none
Lead tip
4
34
(Datum A)
2
C
C
B
B
5
5
View A - A
E1
D1
E
4
4
B
H
Seating plane
Gauge
plane
0° to 8°
Detail “A”
Rotated 90° CW
scale 8:1
L3
A1
L4
L
MILLIMETERS
INCHES
MILLIMETERS
INCHES
DIM.
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
DIM.
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
A
4.06
4.83
0.160
0.190
D1
6.86
-
0.270
-
A1
0.00
0.25
0.000
0.010
E
9.65
10.67
0.380
0.420
b
0.51
0.99
0.020
0.039
E1
6.22
-
0.245
-
b1
0.51
0.89
0.020
0.035
e
2.54 BSC
0.100 BSC
b2
1.14
1.78
0.045
0.070
H
14.61
15.88
0.575
0.625
b3
1.14
1.73
0.045
0.068
L
1.78
2.79
0.070
0.110
c
0.38
0.74
0.015
0.029
L1
-
1.65
-
0.066
c1
0.38
0.58
0.015
0.023
L2
-
1.78
-
0.070
c2
1.14
1.65
0.045
0.065
L3
0.25 BSC
0.010 BSC
D
8.38
9.65
0.330
0.380
L4
4.78
5.28
0.188
0.208
ECN: S-82110-Rev. A, 15-Sep-08
DWG: 5970


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn