データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI1563DH データシート(PDF) 9 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI1563DH
部品情報  Complementary 20 V (D-S) Low-Threshold MOSFET
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1563DH データシート(HTML) 9 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI1563DH Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1563DH Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1563DH Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1563DH Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI1563DH Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI1563DH Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix SI1563DH Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix SI1563DH Datasheet HTML 12Page - Vishay Siliconix SI1563DH Datasheet HTML 13Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
L
c
E
E1
e
D
e1
A2 A
A1
1
-A-
b
-B-
23
65
4
Package Information
Vishay Siliconix
Document Number: 71154
06-Jul-01
www.vishay.com
1
SC70: 6LEADS
MILLIMETERS
INCHES
Dim
Min
Nom
Max
Min
Nom
Max
A
0.90
1.10
0.035
0.043
A1
0.10
0.004
A2
0.80
1.00
0.031
0.039
b
0.15
0.30
0.006
0.012
c
0.10
0.25
0.004
0.010
D
1.80
2.00
2.20
0.071
0.079
0.087
E
1.80
2.10
2.40
0.071
0.083
0.094
E1
1.15
1.25
1.35
0.045
0.049
0.053
e
0.65BSC
0.026BSC
e1
1.20
1.30
1.40
0.047
0.051
0.055
L
0.10
0.20
0.30
0.004
0.008
0.012
7
_Nom
7
_Nom
ECN: S-03946—Rev. B, 09-Jul-01
DWG: 5550


同様の部品番号 - SI1563DH

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI1563DH VISHAY-SI1563DH Datasheet
66Kb / 8P
   Complementary 20-V (D-S) Low-Threshold MOSFET
Rev. A, 26-Aug-02
SI1563DH VISHAY-SI1563DH Datasheet
95Kb / 9P
   Complementary 20-V (D-S) Low-Threshold MOSFET
S-21483-Rev. A, 26-Aug-02
SI1563DH VISHAY-SI1563DH Datasheet
145Kb / 9P
   Complementary 20 V (D-S) Low-Threshold MOSFET
01-Jan-2022
SI1563DH-T1-E3 VISHAY-SI1563DH-T1-E3 Datasheet
283Kb / 14P
   Complementary 20 V (D-S) Low-Threshold MOSFET
Rev. B, 03-May-10
SI1563DH VISHAY-SI1563DH_08 Datasheet
95Kb / 9P
   Complementary 20-V (D-S) Low-Threshold MOSFET
S-21483-Rev. A, 26-Aug-02
More results

同様の説明 - SI1563DH

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI1563DH VISHAY-SI1563DH_08 Datasheet
95Kb / 9P
   Complementary 20-V (D-S) Low-Threshold MOSFET
S-21483-Rev. A, 26-Aug-02
SI1563EDH VISHAY-SI1563EDH_08 Datasheet
160Kb / 9P
   Complementary 20-V (D-S) Low-Threshold MOSFET
S-80257-Rev. C, 04-Feb-08
SI1563DH VISHAY-SI1563DH_V01 Datasheet
145Kb / 9P
   Complementary 20 V (D-S) Low-Threshold MOSFET
01-Jan-2022
SI1563DH VISHAY-SI1563DH Datasheet
66Kb / 8P
   Complementary 20-V (D-S) Low-Threshold MOSFET
Rev. A, 26-Aug-02
SI1563EDH VISHAY-SI1563EDH Datasheet
64Kb / 8P
   Complementary 20-V (D-S) Low-Threshold MOSFET
Rev. B, 21-May-01
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI1563DH KEXIN-KI1563DH Datasheet
58Kb / 2P
   Complementary 20-V (D-S) Low-Threshold MOSFET
KI1501DL KEXIN-KI1501DL Datasheet
54Kb / 2P
   Complementary 20-V (D-S) Low-Threshold MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1501DL VISHAY-SI1501DL Datasheet
59Kb / 6P
   Complementary 20-V (D-S) Low-Threshold MOSFET
Rev. B, 21-May-01
SI1563EDH VISHAY-SI1563EDH_V01 Datasheet
119Kb / 9P
   Complementary 20 V (D-S) Low-Threshold MOSFET
01-Jan-2022
SI1563DH-T1-E3 VISHAY-SI1563DH-T1-E3 Datasheet
283Kb / 14P
   Complementary 20 V (D-S) Low-Threshold MOSFET
Rev. B, 03-May-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com