データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI1926DL データシート(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI1926DL
部品情報  Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1926DL データシート(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI1926DL_10 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1926DL_10 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1926DL_10 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1926DL_10 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1926DL_10 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1926DL_10 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1926DL_10 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1926DL_10 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI1926DL_10 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 73684
S10-0792-Rev. D, 05-Apr-10
Vishay Siliconix
Si1926DL
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
1
10
100
1000
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
TA = 150 °C
TA = 25 °C
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
TJ - Temperature (°C)
RDS(on) vs. VGS vs. Temperature
Single Pulse Power
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
34567
8
9
10
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TA = 25 °C
TA = 125 °C
ID = 0.5 A
0
3
5
1
2
Time (s)
4
1
100
600
10
10-1
10 -2
10-3
Safe Operating Area
10 s
TA = 25 °C
Single Pulse
DC
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS
minimum VGS at which RDS(on) is specified
0.001
0.01
0.1
1
0.1
1
10
100
Limited by R
*
DS(on)
1 s
100 ms
10 ms
BVDSS Limited


同様の部品番号 - SI1926DL_10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI1926DL-T1-E3 VISHAY-SI1926DL-T1-E3 Datasheet
142Kb / 7P
   Dual N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Oct-07
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI1926DL-T1-GE3 VBSEMI-SI1926DL-T1-GE3 Datasheet
945Kb / 6P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1926DL VISHAY-SI1926DL_V01 Datasheet
252Kb / 11P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SI1926DL_10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Power
AMA960N ANALOGPOWER-AMA960N Datasheet
354Kb / 5P
   Dual N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM7962N ANALOGPOWER-AM7962N Datasheet
69Kb / 2P
   Dual N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI9945BDY VISHAY-SI9945BDY Datasheet
271Kb / 10P
   Dual N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 02-Mar-09
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2N7002KDW VBSEMI-2N7002KDW Datasheet
945Kb / 6P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
VBK362K VBSEMI-VBK362K Datasheet
494Kb / 6P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
SI1926DL-T1-GE3 VBSEMI-SI1926DL-T1-GE3 Datasheet
945Kb / 6P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1926DL VISHAY-SI1926DL_V01 Datasheet
252Kb / 11P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
VBsemi Electronics Co.,...
435YW VBSEMI-435YW Datasheet
945Kb / 6P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
UM6K31NTN VBSEMI-UM6K31NTN Datasheet
945Kb / 6P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
UM6K33NTN VBSEMI-UM6K33NTN Datasheet
945Kb / 6P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIS9634LDN VISHAY-SIS9634LDN Datasheet
209Kb / 7P
   Dual N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 26-Sep-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com