データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI4202DY データシート(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI4202DY
部品情報  Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4202DY データシート(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI4202DY Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI4202DY Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4202DY Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4202DY Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4202DY Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI4202DY Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI4202DY Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI4202DY Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI4202DY Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 67092
S10-2602-Rev. A, 15-Nov-10
Vishay Siliconix
Si4202DY
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1
0.01
0.001
0.1
10
100
TJ = 25 °C
TJ = 150 °C
V
SD - Source-to-Drain Voltage (V)
- 0.8
- 0.6
- 0.4
- 0.2
0.0
0.2
0.4
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID =5mA
ID = 250 μA
T
J - Temperature (°C)
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power, Junction-to-Ambient
0.000
0.012
0.024
0.036
0.048
0.060
012
345
67
89
10
TJ =25 °C
TJ = 125 °C
ID =8A
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
Time (s)
0
5
10
15
20
25
30
0.01
1
100
Safe Operating Area
0.01
100
1
100
0.01
0.1
10 ms
0.1
1
10
10
TA = 25 °C
Single Pulse
1ms
BVDSS Limited
1s
10 s
100 ms
Limited by RDS(on)*
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
* V
GS > minimum VGS at which RDS(on) is specified
DC


同様の部品番号 - SI4202DY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Telefunken
SI4202DY TFUNK-SI4202DY Datasheet
257Kb / 10P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
SI4202DY DOINGTER-SI4202DY Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
logo
Vishay Siliconix
SI4202DY VISHAY-SI4202DY Datasheet
189Kb / 9P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI4202DY-T1-E3 VBSEMI-SI4202DY-T1-E3 Datasheet
1,004Kb / 9P
   N-Channel 0-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4202DY VISHAY-SI4202DY_V01 Datasheet
189Kb / 9P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SI4202DY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI7212DN VISHAY-SI7212DN Datasheet
94Kb / 6P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Jun-05
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4936 DINTEK-DTM4936 Datasheet
294Kb / 9P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4932DY VISHAY-SI4932DY Datasheet
111Kb / 7P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 22-Dec-08
SIZ340DT VISHAY-SIZ340DT Datasheet
372Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-14
logo
Analog Power
AM6926NH ANALOGPOWER-AM6926NH Datasheet
398Kb / 5P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4276DY-T1-E3 VISHAY-SI4276DY-T1-E3 Datasheet
232Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 11-Apr-11
SI4276DY VISHAY-SI4276DY Datasheet
304Kb / 15P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 31-May-10
SI5906DU VISHAY-SI5906DU Datasheet
164Kb / 10P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 20-Jul-09
SI7212DN VISHAY-SI7212DN_09 Datasheet
549Kb / 12P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 14-Sep-09
logo
Analog Power
AM4934N ANALOGPOWER-AM4934N Datasheet
95Kb / 3P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4936ADY VISHAY-SI4936ADY Datasheet
61Kb / 4P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Oct-03
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com