データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI4228DY-T1-GE3 データシート(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI4228DY-T1-GE3
部品情報  Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4228DY-T1-GE3 データシート(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI4228DY-T1-GE3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI4228DY-T1-GE3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4228DY-T1-GE3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4228DY-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4228DY-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI4228DY-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI4228DY-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI4228DY-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI4228DY-T1-GE3 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
Document Number: 66591
S10-1043-Rev. A, 03-May-10
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si4228DY
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage
Gate Charge
0
10
20
30
40
50
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
VGS = 10 V thru 3 V
VGS =2 V
VGS =1 V
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
0.006
0.012
0.018
0.024
0.030
0
10203040
50
VGS =10V
VGS =2.5 V
VGS =4.5 V
ID - Drain Current (A)
0
2
4
6
8
10
0
3
6
9
12
15
18
ID =8.6 A
VDS =20V
VDS = 12.5 V
VDS =6V
Qg - Total Gate Charge (nC)
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
1
2
3
4
5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
TC = 25 °C
TC = 125 °C
TC = - 55 °C
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0
300
600
900
1200
0
5
10
15
20
Ciss
Coss
Crss
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID =8.6 A
VGS =10V
VGS =4.5 V
TJ - Junction Temperature (°C)


同様の部品番号 - SI4228DY-T1-GE3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI4228DY-T1-GE3 VISHAY-SI4228DY-T1-GE3 Datasheet
219Kb / 9P
   Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SI4228DY-T1-GE3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI4952DY VISHAY-SI4952DY Datasheet
176Kb / 9P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 04-May-09
logo
VBsemi Electronics Co.,...
8822 VBSEMI-8822 Datasheet
974Kb / 8P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
8205 VBSEMI-8205 Datasheet
963Kb / 8P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
PJ8205 VBSEMI-PJ8205 Datasheet
963Kb / 8P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Telefunken
SI4228DY TFUNK-SI4228DY Datasheet
284Kb / 10P
   Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SM8205AOC-TRL VBSEMI-SM8205AOC-TRL Datasheet
965Kb / 8P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
SI6926ADQ-T1-GE3 VBSEMI-SI6926ADQ-T1-GE3 Datasheet
965Kb / 8P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
UPA1852GR-9JG-A VBSEMI-UPA1852GR-9JG-A Datasheet
965Kb / 8P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4952DY VISHAY-SI4952DY_V01 Datasheet
175Kb / 9P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1904EDH VISHAY-SI1904EDH Datasheet
49Kb / 5P
   DUAL N-CHANNEL 25-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-May-01
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com