データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI4488DY データシート(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI4488DY
部品情報  N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4488DY データシート(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  SI4488DY_06 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI4488DY_06 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4488DY_06 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4488DY_06 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Vishay Siliconix
SPICE Device Model Si4488DY
SPECIFICATIONS (TJ = 25°C UNLESS OTHERWISE NOTED)
Parameter
Symbol
Test Condition
Simulated
Data
Measured
Data
Unit
Static
Gate Threshold Voltage
VGS(th)
VDS = VGS, ID = 250 µA
3.1
V
On-State Drain Current
a
ID(on)
VDS ≥ 5 V, VGS = 10 V
114
A
Drain-Source On-State Resistance
a
rDS(on)
VGS = 10 V, ID = 5 A
0.043
0.041
Forward Transconductance
a
gfs
VDS = 15 V, ID = 5 A
24
18
S
Diode Forward Voltage
a
VSD
IS = 2.8 A, VGS = 0 V
0.76
0.75
V
Dynamic
b
Total Gate Charge
Qg
31
30
Gate-Source Charge
Qgs
8.5
8.5
Gate-Drain Charge
Qgd
VDS = 75 V, VGS = 10 V, ID = 5 A
8.5
8.5
nC
Turn-On Delay Time
td(on)
11
12
Rise Time
tr
21
7
Turn-Off Delay Time
td(off)
39
22
Fall Time
tf
VDD = 75 V, RL = 15 Ω
ID ≅ 5 A, VGEN = 10 V, RG = 6 Ω
41
10
Source-Drain Reverse Recovery Time
trr
IF = 2.8 A, di/dt = 100 A/µs
37
40
ns
Notes
a. Pulse test; pulse width
≤ 300 µs, duty cycle ≤ 2%.
b. Guaranteed by design, not subject to production testing.
2
www.vishay.com
Document Number: 71684
S-60245
Rev. B, 20-Feb-06


同様の部品番号 - SI4488DY_06

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI4488DY-T1 VISHAY-SI4488DY-T1 Datasheet
45Kb / 5P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 26-May-03
SI4488DY VISHAY-SI4488DY_V01 Datasheet
168Kb / 8P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SI4488DY_06

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SIR838DP VISHAY-SIR838DP Datasheet
118Kb / 7P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 30-Sep-13
logo
Analog Power
AM20N15-250B ANALOGPOWER-AM20N15-250B Datasheet
369Kb / 5P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
AM90N15-16B ANALOGPOWER-AM90N15-16B Datasheet
332Kb / 5P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR622DP VISHAY-SIR622DP Datasheet
422Kb / 13P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-May-16
logo
Analog Power
AM90N15-20P ANALOGPOWER-AM90N15-20P Datasheet
123Kb / 3P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7846DP-T1-GE3 VISHAY-SI7846DP-T1-GE3 Datasheet
148Kb / 8P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 06-Apr-09
SI7898DP VISHAY-SI7898DP_06 Datasheet
198Kb / 4P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 20-Feb-06
SI4488DY VISHAY-SI4488DY Datasheet
45Kb / 5P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 26-May-03
logo
Analog Power
AM70N15-40P ANALOGPOWER-AM70N15-40P Datasheet
123Kb / 3P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBM1158N VBSEMI-VBM1158N Datasheet
658Kb / 8P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
15T15GH-HF VBSEMI-15T15GH-HF Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com