データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI4838BDY-T1-GE3 データシート(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI4838BDY-T1-GE3
部品情報  N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4838BDY-T1-GE3 データシート(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI4838BDY-T1-GE3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI4838BDY-T1-GE3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4838BDY-T1-GE3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4838BDY-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4838BDY-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI4838BDY-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI4838BDY-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI4838BDY-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI4838BDY-T1-GE3 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 68964
S-82662-Rev. A, 03-Nov-08
Vishay Siliconix
Si4838BDY
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
1
0.01
0.001
0.1
10
100
TJ = 150 °C
TJ =25 °C
- 0.6
- 0.4
- 0.2
0.0
0.2
0.4
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
TJ - Temperature (°C)
ID =5mA
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power, Junction-to-Ambient
0.000
0.003
0.006
0.009
0.012
0.015
0
1234
5
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TJ = 25 °C
TJ = 125 °C
ID =15A
0
34
68
102
136
170
0
1
1
1
0
0
.
0
0.01
Time (s)
0.1
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
0.01
100
1
100
0.01
0.1
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
DC
10 ms
0.1
1
10
10
TA =25 °C
Single Pulse
Limited byRDS(on)*
1ms
BVDSS Limited
100 ms
1 s
10 s
* VGS > minimum VGS at whicht RDS(on) is specified


同様の部品番号 - SI4838BDY-T1-GE3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI4838BDY VISHAY-SI4838BDY Datasheet
919Kb / 9P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI4838BDY VISHAY-SI4838BDY_V01 Datasheet
919Kb / 9P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SI4838BDY-T1-GE3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI7104DN VISHAY-SI7104DN Datasheet
542Kb / 14P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 17-Mar-08
SI7858BDP VISHAY-SI7858BDP Datasheet
515Kb / 13P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-May-10
SIR492DP VISHAY-SIR492DP Datasheet
482Kb / 14P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Sep-08
SI7102DN VISHAY-SI7102DN Datasheet
581Kb / 14P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Dec-08
logo
Vishay Telefunken
SIS452DN TFUNK-SIS452DN Datasheet
568Kb / 13P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4838BDY VISHAY-SI4838BDY_V01 Datasheet
919Kb / 9P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7104DN VISHAY-SI7104DN_V01 Datasheet
541Kb / 14P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
Vishay Telefunken
SIB404DK TFUNK-SIB404DK Datasheet
195Kb / 9P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIUD412ED VISHAY-SIUD412ED Datasheet
185Kb / 7P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 08-Aug-16
SI7858ADP VISHAY-SI7858ADP Datasheet
318Kb / 12P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 03-Mar-08
SI7858BDP VISHAY-SI7858BDP_17 Datasheet
349Kb / 13P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-May-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com