データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI4840BDY データシート(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI4840BDY
部品情報  N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4840BDY データシート(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI4840BDY Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI4840BDY Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4840BDY Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4840BDY Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4840BDY Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI4840BDY Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI4840BDY Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI4840BDY Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI4840BDY Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
Document Number: 69795
S09-0532-Rev. C, 06-Apr-09
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si4840BDY
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage
Gate Charge
0
10
20
30
40
50
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS = 10 V thru 4 V
3 V
2 V
0.004
0.006
0.008
0.010
0.012
0
10203040
50
ID - Drain Current (A)
VGS = 4.5 V
VGS = 10 V
0
2
4
6
8
10
0
5
10
15
20
25
30
35
VDS = 20 V
ID = 12.4 A
Qg - Total Gate Charge (nC)
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0
2
4
6
8
10
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
TC = 125 °C
TC = 25 °C
TC = - 55 °C
0
400
800
1200
1600
2000
2400
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Coss
Ciss
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
VGS = 10 V
ID = 12.4 A
TJ - Junction Temperature (°C)


同様の部品番号 - SI4840BDY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI4840BDY-T1-E3 VBSEMI-SI4840BDY-T1-E3 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4840BDY-T1-E3 VISHAY-SI4840BDY-T1-E3 Datasheet
221Kb / 9P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI4840BDY-T1-GE3 VISHAY-SI4840BDY-T1-GE3 Datasheet
221Kb / 9P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI4840BDY VISHAY-SI4840BDY_V01 Datasheet
221Kb / 9P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SI4840BDY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI2318DS VISHAY-SI2318DS Datasheet
79Kb / 4P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-Aug-03
SIRA58DP VISHAY-SIRA58DP Datasheet
409Kb / 13P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 08-Feb-16
SUM90N04-3M3P VISHAY-SUM90N04-3M3P Datasheet
185Kb / 8P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Dec-13
logo
Analog Power
AM2340N ANALOGPOWER-AM2340N Datasheet
326Kb / 5P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AM90N04-01P ANALOGPOWER-AM90N04-01P Datasheet
315Kb / 5P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7156DP VISHAY-SI7156DP Datasheet
108Kb / 7P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 09-Feb-09
SISS10DN VISHAY-SISS10DN Datasheet
330Kb / 9P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 08-Feb-16
logo
Analog Power
AM2344N ANALOGPOWER-AM2344N Datasheet
313Kb / 5P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2318CDS VISHAY-SI2318CDS Datasheet
236Kb / 10P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Oct-10
SI4154DY VISHAY-SI4154DY Datasheet
91Kb / 7P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 01-Jun-09
SI4446DY VISHAY-SI4446DY Datasheet
265Kb / 9P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Mar-09
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com