データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI4936CDY データシート(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI4936CDY
部品情報  Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4936CDY データシート(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI4936CDY Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4936CDY Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4936CDY Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4936CDY Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI4936CDY Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI4936CDY Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI4936CDY Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI4936CDY Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI4936CDY Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
Vishay Siliconix
Package Information
Document Number: 71192
11-Sep-06
www.vishay.com
1
DIM
MILLIMETERS
INCHES
Min
Max
Min
Max
A
1.35
1.75
0.053
0.069
A1
0.10
0.20
0.004
0.008
B
0.35
0.51
0.014
0.020
C
0.19
0.25
0.0075
0.010
D
4.80
5.00
0.189
0.196
E
3.80
4.00
0.150
0.157
e
1.27 BSC
0.050 BSC
H
5.80
6.20
0.228
0.244
h
0.25
0.50
0.010
0.020
L
0.50
0.93
0.020
0.037
q
0°8°0°8°
S
0.44
0.64
0.018
0.026
ECN: C-06527-Rev. I, 11-Sep-06
DWG: 5498
4
3
1
2
5
6
8
7
H
E
h x 45
C
All Leads
q
0.101 mm
0.004"
L
BA1
A
e
D
0.25 mm (Gage Plane)
SOIC (NARROW): 8-LEAD
JEDEC Part Number: MS-012
S


同様の部品番号 - SI4936CDY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
SI4936CDY DOINGTER-SI4936CDY Datasheet
1Mb / 4P
   Dual N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
logo
Vishay Siliconix
SI4936CDY VISHAY-SI4936CDY Datasheet
197Kb / 9P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI4936CDY-T1-E3 VBSEMI-SI4936CDY-T1-E3 Datasheet
1Mb / 9P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4936CDY-T1-GE3 VISHAY-SI4936CDY-T1-GE3 Datasheet
197Kb / 9P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI4936CDY VISHAY-SI4936CDY_V01 Datasheet
197Kb / 9P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SI4936CDY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI7212DN VISHAY-SI7212DN Datasheet
94Kb / 6P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Jun-05
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4936 DINTEK-DTM4936 Datasheet
294Kb / 9P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4932DY VISHAY-SI4932DY Datasheet
111Kb / 7P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 22-Dec-08
SIZ340DT VISHAY-SIZ340DT Datasheet
372Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-14
logo
Analog Power
AM6926NH ANALOGPOWER-AM6926NH Datasheet
398Kb / 5P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4276DY-T1-E3 VISHAY-SI4276DY-T1-E3 Datasheet
232Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 11-Apr-11
SI4276DY VISHAY-SI4276DY Datasheet
304Kb / 15P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 31-May-10
SI5906DU VISHAY-SI5906DU Datasheet
164Kb / 10P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 20-Jul-09
SI7212DN VISHAY-SI7212DN_09 Datasheet
549Kb / 12P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 14-Sep-09
logo
Analog Power
AM4934N ANALOGPOWER-AM4934N Datasheet
95Kb / 3P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4936ADY VISHAY-SI4936ADY Datasheet
61Kb / 4P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Oct-03
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com