データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI5458DU データシート(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI5458DU
部品情報  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI5458DU データシート(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI5458DU Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI5458DU Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI5458DU Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI5458DU Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI5458DU Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI5458DU Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI5458DU Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI5458DU Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI5458DU Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
Document Number: 73203
www.vishay.com
19-Jul-10
1
Package Information
Vishay Siliconix
PowerPAK® ChipFET® SINGLE PAD
Z
D
E
C
A
b
e
H
E2
D2
K
L
K1
E3
D3
A1
S (5)
D (6)
D (7)
D (8)
D (1)
D (2)
D (3)
G (4)
D (2)
D (1)
D (3)
G (4)
D (8)
D (7)
D (6)
S (5)
DETAIL Z
Backside view of single pad
MILLIMETERS
INCHES
DIM.
MIN.
NOM.
MAX.
MIN.
NOM.
MAX.
A
0.70
0.75
0.85
0.028
0.030
0.033
A1
0
-
0.05
0
-
0.002
b
0.25
0.30
0.35
0.010
0.012
0.014
C
0.15
0.20
0.25
0.006
0.008
0.010
D
2.92
3.00
3.08
0.115
0.118
0.121
D2
1.75
1.87
2.00
0.069
0.074
0.079
D3
0.20
0.25
0.30
0.008
0.010
0.012
E
1.82
1.90
1.98
0.072
0.075
0.078
E2
1.38
1.50
1.63
0.054
0.059
0.064
E3
0.45
0.50
0.55
0.018
0.020
0.022
e
0.65 BSC
0.026 BSC
H
0.15
0.20
0.25
0.006
0.008
0.010
K
0.25
-
-
0.010
-
-
K1
0.30
-
-
0.012
-
-
L
0.30
0.35
0.40
0.012
0.014
0.016


同様の部品番号 - SI5458DU

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Telefunken
SI5458DU TFUNK-SI5458DU Datasheet
145Kb / 9P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - SI5458DU

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com