データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI7224DN データシート(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI7224DN
部品情報  Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI7224DN データシート(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  SI7224DN Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI7224DN Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI7224DN Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI7224DN Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI7224DN Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI7224DN Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI7224DN Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI7224DN Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI7224DN Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
www.vishay.com
2
Document Number: 69500
S-81549-Rev. B, 07-Jul-08
Vishay Siliconix
Si7224DN
New Product
Notes:
a. Guaranteed by design, not subject to production testing.
b. Pulse test; pulse width
≤ 300 µs, duty cycle ≤ 2 %.
SPECIFICATIONS TJ = 25 °C, unless otherwise noted
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Static
Drain-Source Breakdown Voltage
VDS
VGS = 0 V, ID = 250 µA
Ch 1
30
V
Ch 2
30
VDS Temperature Coefficient
ΔV
DS/TJ
ID = 250 µA
Ch 1
37
mV/°C
Ch 2
32
VGS(th) Temperature Coefficient
ΔV
GS(th)/TJ
ID = 250 µA
Ch 1
- 5
Ch 2
- 6
Gate Threshold Voltage
VGS(th)
VDS = VGS, ID = 250 µA
Ch 1
1
2.2
V
Ch 2
1.5
3
Gate-Body Leakage
IGSS
VDS = 0 V, VGS = ± 16 V
Ch 1
± 100
nA
VDS = 0 V, VGS = ± 20 V
Ch 2
± 100
Zero Gate Voltage Drain Current
IDSS
VDS = 30 V, VGS = 0 V
Ch 1
1
µA
Ch 2
1
VDS = 30 V, VGS = 0 V, TJ = 55 °C
Ch 1
10
Ch 2
10
On-State Drain Currentb
ID(on)
VDS ≥ 5 V, VGS = 10 V
Ch 1
15
A
Ch 2
15
Drain-Source On-State Resistanceb
RDS(on)
VGS = 10 V, ID = 6.5 A
Ch 1
0.027
0.035
Ω
VGS = 10 V, ID = 7.4 A
Ch 2
0.022
0.028
VGS = 4.5 V, ID = 5.9 A
Ch 1
0.032
0.042
VGS = 4.5 V, ID = 6.6 A
Ch 2
0.029
0.035
Forward Transconductanceb
gfs
VDS = 15 V, ID = 6.5 A
Ch 1
22
S
VDS = 15 V, ID = 7.4 A
Ch 2
21
Dynamica
Input Capacitance
Ciss
Channel 1
VDS = 15 V, VGS = 0 V, f = 1 MHz
Channel 2
VDS = 15 V, VGS = 0 V, f = 1 MHz
Ch 1
570
pF
Ch 2
720
Output Capacitance
Coss
Ch 1
80
Ch 2
115
Reverse Transfer Capacitance
Crss
Ch 1
35
Ch 2
50
Total Gate Charge
Qg
VDS = 15 V, VGS = 10 V, ID = 6.5 A
Ch 1
9.5
14.5
nC
VDS = 10 V, VGS = 10 V, ID = 7.4 A
Ch 2
12
18
Channel 1
VDS = 10 V, VGS = 4.5 V, ID = 6.5 A
Channel 2
VDS = 10 V, VGS = 4.5 V, ID = 7.4 A
Ch 1
4.5
7
Ch 2
5.5
8.5
Gate-Source Charge
Qgs
Ch 1
1.5
Ch 2
2.5
Gate-Drain Charge
Qgd
Ch 1
1.2
Ch 2
1.7
Gate Resistance
Rg
f = 1 MHz
Ch 1
3.3
Ω
Ch 2
2.7


同様の部品番号 - SI7224DN

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Telefunken
SI7224DN TFUNK-SI7224DN Datasheet
595Kb / 18P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7224DN VISHAY-SI7224DN Datasheet
603Kb / 18P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
08-Feb-17
SI7224DN VISHAY-SI7224DN_V01 Datasheet
603Kb / 18P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
08-Feb-17
More results

同様の説明 - SI7224DN

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI7212DN VISHAY-SI7212DN Datasheet
94Kb / 6P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Jun-05
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4936 DINTEK-DTM4936 Datasheet
294Kb / 9P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4932DY VISHAY-SI4932DY Datasheet
111Kb / 7P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 22-Dec-08
SIZ340DT VISHAY-SIZ340DT Datasheet
372Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-14
logo
Analog Power
AM6926NH ANALOGPOWER-AM6926NH Datasheet
398Kb / 5P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4276DY-T1-E3 VISHAY-SI4276DY-T1-E3 Datasheet
232Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 11-Apr-11
SI4276DY VISHAY-SI4276DY Datasheet
304Kb / 15P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 31-May-10
SI5906DU VISHAY-SI5906DU Datasheet
164Kb / 10P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 20-Jul-09
SI7212DN VISHAY-SI7212DN_09 Datasheet
549Kb / 12P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 14-Sep-09
logo
Analog Power
AM4934N ANALOGPOWER-AM4934N Datasheet
95Kb / 3P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4936ADY VISHAY-SI4936ADY Datasheet
61Kb / 4P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Oct-03
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com