データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI7852ADP データシート(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI7852ADP
部品情報  N-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI7852ADP データシート(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI7852ADP Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI7852ADP Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI7852ADP Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI7852ADP Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI7852ADP Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI7852ADP Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI7852ADP Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI7852ADP Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI7852ADP Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 73988
S09-0223-Rev. C, 09-Feb-09
Vishay Siliconix
Si7852ADP
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
1
0.01
0.001
0.1
10
100
TJ = 25 °C
TJ = 150 °C
- 1.4
- 1.1
- 0.8
- 0.5
- 0.2
0.1
0.4
0.7
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
TJ - Temperature (°C)
ID =5mA
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power, Junction-to-Ambient
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
4.0
5.2
6.4
7.6
8.8
10.0
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TA = 25 °C
TA = 125 °C
ID =10A
0
40
80
120
160
200
0
1
1
1
0
0
.
00.01
Time (s)
0.1
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
0.01
100
1
100
0.01
0.1
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS > minimum VGS at which RDS(on) is specified
1ms
10 ms
100 ms
DC
0.1
1
10
10
TA = 25 °C
Single Pulse
Limited byRDS(on)*
1s
10 s


同様の部品番号 - SI7852ADP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI7852AD VISHAY-SI7852AD_V01 Datasheet
320Kb / 13P
   N-Channel 80-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SI7852ADP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SIR880DP_1209 VISHAY-SIR880DP_1209 Datasheet
504Kb / 13P
   N-Channel 80 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Nov-10
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4830 DINTEK-DTM4830 Datasheet
311Kb / 8P
   N-Channel 80 V (D-S) MOSFET
logo
Analog Power
AM30N08-80D ANALOGPOWER-AM30N08-80D Datasheet
79Kb / 3P
   N-Channel 80-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7852DP VISHAY-SI7852DP Datasheet
40Kb / 5P
   N-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 28-May-01
logo
Analog Power
AM90N08-05P ANALOGPOWER-AM90N08-05P Datasheet
369Kb / 5P
   N-Channel 80-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
60N75 VBSEMI-60N75 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 80 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4896DY VISHAY-SI4896DY_17 Datasheet
182Kb / 8P
   N-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 18-May-09
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AOB470L VBSEMI-AOB470L Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 80 V (D-S) MOSFET
SUD40N08-16-E3 VBSEMI-SUD40N08-16-E3 Datasheet
999Kb / 9P
   N-Channel 80 V (D-S) MOSFET
PHP79NQ08LT VBSEMI-PHP79NQ08LT Datasheet
999Kb / 8P
   N-Channel 80 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Telefunken
SIR826ADP TFUNK-SIR826ADP Datasheet
381Kb / 13P
   N-Channel 80 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com