データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI7858BDP データシート(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI7858BDP
部品情報  N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI7858BDP データシート(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI7858BDP Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI7858BDP Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI7858BDP Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI7858BDP Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI7858BDP Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI7858BDP Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI7858BDP Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI7858BDP Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix SI7858BDP Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
Document Number: 71655
www.vishay.com
Revison: 15-Feb-10
1
Package Information
Vishay Siliconix
PowerPAK® SO-8, (SINGLE/DUAL)
MILLIMETERS
INCHES
DIM.
MIN.
NOM.
MAX.
MIN.
NOM.
MAX.
A
0.97
1.04
1.12
0.038
0.041
0.044
A1
0.00
-
0.05
0.000
-
0.002
b
0.33
0.41
0.51
0.013
0.016
0.020
c
0.23
0.28
0.33
0.009
0.011
0.013
D
5.05
5.15
5.26
0.199
0.203
0.207
D1
4.80
4.90
5.00
0.189
0.193
0.197
D2
3.56
3.76
3.91
0.140
0.148
0.154
D3
1.32
1.50
1.68
0.052
0.059
0.066
D4
0.57 TYP.
0.0225 TYP.
D5
3.98 TYP.
0.157 TYP.
E
6.05
6.15
6.25
0.238
0.242
0.246
E1
5.79
5.89
5.99
0.228
0.232
0.236
E2
3.48
3.66
3.84
0.137
0.144
0.151
E3
3.68
3.78
3.91
0.145
0.149
0.154
E4
0.75 TYP.
0.030 TYP.
e
1.27 BSC
0.050 BSC
K
1.27 TYP.
0.050 TYP.
K1
0.56
-
-
0.022
-
-
H
0.51
0.61
0.71
0.020
0.024
0.028
L
0.51
0.61
0.71
0.020
0.024
0.028
L1
0.06
0.13
0.20
0.002
0.005
0.008
θ
-
12°
-
12°
W
0.15
0.25
0.36
0.006
0.010
0.014
M
0.125 TYP.
0.005 TYP.
ECN: T10-0055-Rev. J, 15-Feb-10
DWG: 5881
3. Dimensions exclusive of mold flash and cutting burrs.
1.
Notes
2
Inch will govern.
Dimensions exclusive of mold gate burrs.
Backside View of Single Pad
Backside View of Dual Pad
Detail Z
D
D1
D2
θ
θ
E1
E2
1
2
3
4
H
4
3
2
1
1
2
3
4
L
Z
A1
K
E
W
L1
E3
E4
E4
K
L
H
E2
E3
2


同様の部品番号 - SI7858BDP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI7858BDP VISHAY-SI7858BDP Datasheet
349Kb / 13P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-May-10
SI7858BDP VISHAY-SI7858BDP Datasheet
361Kb / 13P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7858BDP-T1-GE3 VISHAY-SI7858BDP-T1-GE3 Datasheet
361Kb / 13P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7858BDP VISHAY-SI7858BDP_17 Datasheet
349Kb / 13P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-May-10
SI7858BDP VISHAY-SI7858BDP_V01 Datasheet
361Kb / 13P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SI7858BDP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI7104DN VISHAY-SI7104DN Datasheet
542Kb / 14P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 17-Mar-08
SIR492DP VISHAY-SIR492DP Datasheet
482Kb / 14P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Sep-08
SI7102DN VISHAY-SI7102DN Datasheet
581Kb / 14P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Dec-08
logo
Vishay Telefunken
SIS452DN TFUNK-SIS452DN Datasheet
568Kb / 13P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4838BDY VISHAY-SI4838BDY_V01 Datasheet
919Kb / 9P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7104DN VISHAY-SI7104DN_V01 Datasheet
541Kb / 14P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
Vishay Telefunken
SIB404DK TFUNK-SIB404DK Datasheet
195Kb / 9P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIUD412ED VISHAY-SIUD412ED Datasheet
185Kb / 7P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 08-Aug-16
SI7858ADP VISHAY-SI7858ADP Datasheet
318Kb / 12P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 03-Mar-08
SI7858BDP VISHAY-SI7858BDP_17 Datasheet
349Kb / 13P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-May-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com