データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI9711CY-T1-E3 データシート(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI9711CY-T1-E3
部品情報  PC Card (PCMCIA) Interface Switch
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI9711CY-T1-E3 データシート(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  SI9711CY-T1-E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI9711CY-T1-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI9711CY-T1-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI9711CY-T1-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI9711CY-T1-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI9711CY-T1-E3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI9711CY-T1-E3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Si9711
Vishay Siliconix
Document Number: 70022
S-40745—Rev. G, 19-Apr-04
www.vishay.com
5
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS OTHERWISE NOTED)
50
75
100
125
150
175
200
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
−40
−15
10
35
60
85
50
100
150
200
250
300
50
100
150
200
250
300
200
220
240
260
280
300
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
100
120
140
160
180
200
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
0
50
100
150
200
250
300
0
500
1000
1500
2000
On-Resistance vs. Load Current
On-Resistance vs. Load Current
Switch 2, On-Resistance vs. VIN
Switch 3, On-Resistance vs. VIN
ID − Load Current (mA)
VIN (V)
Switch 1
ID − Load Current (mA)
Switch 1, On-Resistance vs. VIN
VIN (V)
Switch 3
Switch 2
Switch 4
Switch 1 − 4
On-Resistance vs. Junction Temperature
TJ − Junction Temperature (_C)
+12 VIN = 12 V
+12 VIN = 12 V
+12 VIN = 12 V
+12 VIN = 12 V
VIN (V)


同様の部品番号 - SI9711CY-T1-E3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI9711CY VISHAY-SI9711CY Datasheet
189Kb / 6P
   PC Card (PCMCIA) Interface Switch
Rev. F, 05-Apr-99
More results

同様の説明 - SI9711CY-T1-E3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI9706DY VISHAY-SI9706DY Datasheet
46Kb / 4P
   PC Card (PCMCIA) Interface Switch
Rev. G, 16-Feb-04
SI9711CY VISHAY-SI9711CY Datasheet
189Kb / 6P
   PC Card (PCMCIA) Interface Switch
Rev. F, 05-Apr-99
SI9706DY VISHAY-SI9706DY_V01 Datasheet
234Kb / 6P
   PC Card (PCMCIA) Interface Switch
01-Jan-2022
SI9707 VISHAY-SI9707 Datasheet
63Kb / 5P
   PC Card (PCMCIA) Dual Interface Switch
Rev. F, 19-Apr-04
SI9707DY VISHAY-SI9707DY Datasheet
116Kb / 4P
   PC Card (PCMCIA) Dual Interface Switch
Rev. E, 05-Apr-99
logo
Texas Instruments
TPS2228 TI-TPS2228 Datasheet
175Kb / 23P
[Old version datasheet]   PC CARD POWER-INTERFACE SWITCH FOR PCMCIA CONTROLLERS
TPS2228 TI1-TPS2228_16 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   PC CARD POWER-INTERFACE SWITCH FOR PCMCIA CONTROLLERS
logo
Vishay Siliconix
SI9172 VISHAY-SI9172 Datasheet
70Kb / 7P
   PC Card (PCMCIA) Interface Switch- 12-V Suspend Capability
Rev. F, 19-Apr-04
SI9712 VISHAY-SI9712 Datasheet
82Kb / 8P
   PC Card (PCMCIA) Interface Switch—12-V Suspend Capability
Rev. F, 19-Apr-04
logo
Texas Instruments
TPS2204A TI1-TPS2204A Datasheet
1,001Kb / 37P
[Old version datasheet]   PC CARD??POWER-INTERFACE SWITCH WITH RESER FOR SERIAL PCMCIA CONTROLLER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com