データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI9986DY-T1 データシート(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI9986DY-T1
部品情報  Buffered H-Bridge
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI9986DY-T1 データシート(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  SI9986DY-T1 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI9986DY-T1 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI9986DY-T1 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI9986DY-T1 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI9986DY-T1 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI9986DY-T1 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Vishay Siliconix
Package Information
Document Number: 71192
11-Sep-06
www.vishay.com
1
DIM
MILLIMETERS
INCHES
Min
Max
Min
Max
A
1.35
1.75
0.053
0.069
A1
0.10
0.20
0.004
0.008
B
0.35
0.51
0.014
0.020
C
0.19
0.25
0.0075
0.010
D
4.80
5.00
0.189
0.196
E
3.80
4.00
0.150
0.157
e
1.27 BSC
0.050 BSC
H
5.80
6.20
0.228
0.244
h
0.25
0.50
0.010
0.020
L
0.50
0.93
0.020
0.037
q
0°8°0°8°
S
0.44
0.64
0.018
0.026
ECN: C-06527-Rev. I, 11-Sep-06
DWG: 5498
4
3
1
2
5
6
8
7
H
E
h x 45
C
All Leads
q
0.101 mm
0.004"
L
BA1
A
e
D
0.25 mm (Gage Plane)
SOIC (NARROW): 8-LEAD
JEDEC Part Number: MS-012
S


同様の部品番号 - SI9986DY-T1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI9986DY-T1 VISHAY-SI9986DY-T1 Datasheet
43Kb / 4P
   Buffered H-Bridge
Rev. E, 16-Feb-04
SI9986DY-T1 VISHAY-SI9986DY-T1 Datasheet
73Kb / 5P
   Buffered H-Bridge
Rev. E, 16-Feb-04
SI9986DY-T1-E3 VISHAY-SI9986DY-T1-E3 Datasheet
43Kb / 4P
   Buffered H-Bridge
Rev. E, 16-Feb-04
SI9986DY-T1-E3 VISHAY-SI9986DY-T1-E3 Datasheet
73Kb / 5P
   Buffered H-Bridge
Rev. E, 16-Feb-04
More results

同様の説明 - SI9986DY-T1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI9987 VISHAY-SI9987 Datasheet
85Kb / 5P
   Buffered H-Bridge
Rev. D, 16-Feb-04
SI9987CY-T1 VISHAY-SI9987CY-T1 Datasheet
153Kb / 7P
   Buffered H-Bridge
Rev. D, 16-Feb-04
SI9988 VISHAY-SI9988_04 Datasheet
129Kb / 8P
   Buffered H-Bridge
Rev. B, 19-Apr-04
SI9986 VISHAY-SI9986_05 Datasheet
73Kb / 5P
   Buffered H-Bridge
Rev. E, 16-Feb-04
SI9987DY-T1-E3 VISHAY-SI9987DY-T1-E3 Datasheet
153Kb / 7P
   Buffered H-Bridge
Rev. D, 16-Feb-04
SI9986 VISHAY-SI9986 Datasheet
43Kb / 4P
   Buffered H-Bridge
Rev. E, 16-Feb-04
SI9988 VISHAY-SI9988 Datasheet
35Kb / 5P
   Buffered H-Bridge
Rev. A, 09-Oct-00
SI9986 VISHAY-SI9986_V01 Datasheet
152Kb / 6P
   Buffered H-Bridge Driver with Integrate MOSFET
01-Jan-2022
SI9987 VISHAY-SI9987_V01 Datasheet
152Kb / 6P
   Buffered H-Bridge Driver with Integrate MOSFET
01-Jan-2022
SI9988 VISHAY-SI9988_V01 Datasheet
143Kb / 7P
   Buffered H-Bridge Driver with Integrate MOSFET
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com