データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SIA444DJT データシート(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SIA444DJT
部品情報  N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SIA444DJT データシート(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

  SIA444DJT_11 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SIA444DJT_11 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SIA444DJT_11 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SIA444DJT_11 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SIA444DJT_11 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SIA444DJT_11 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SIA444DJT_11 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SIA444DJT_11 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Document Number: 65370
www.vishay.com
07-Sep-09
1
Package Information
Vishay Siliconix
CASE OUTLINE for PowerPAK® SC70T
Notes
1. All dimensions are in millimeter. Millimeters will govern.
2. Package outline exculsive of mold flash and metal burr.
3. Package outline inclusive of plating
Backside View of Dual
Backside View of Single
D
A
Z
Z
K1
K2
K2
K1
K2
D2
e
b
D3
e
D2
b
D2
K3
Detail Z
Terminal #1
Side View
Topside View
Pin 1
Pin 3
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 2
Pin 6
Pin 4
Pin 6
Pin 5
Pin 4 Pin 5
DIM.
SINGLE PAD
DUAL PAD
MILLIMETERS
INCHES
MILLIMETERS
INCHES
MIN.
NOM.
MAX.
MIN.
NOM.
MAX.
MIN.
NOM.
MAX.
MIN.
NOM.
MAX.
A
0.525
0.60
0.65
0.0206
0.024
0.026
0.525
0.60
0.65
0.0206
0.024
0.026
A1
0.00
-
0.05
0.00
-
0.002
0.00
-
0.05
0.00
-
0.002
b
0.23
0.30
0.38
0.009
0.012
0.015
0.23
0.30
0.38
0.009
0.012
0.015
C
0.15
0.20
0.25
0.006
0.008
0.010
0.15
0.20
0.25
0.006
0.008
0.010
D
1.98
2.05
2.15
0.078
0.081
0.085
1.98
2.05
2.15
0.078
0.081
0.085
D2
0.85
0.95
1.05
0.033
0.037
0.041
0.513
0.613
0.713
0.020
0.024
0.028
D3
0.135
0.235
0.335
0.005
0.009
0.013
E
1.98
2.05
2.15
0.078
0.081
0.085
1.98
2.05
2.15
0.078
0.081
0.085
E2
1.40
1.50
1.60
0.055
0.059
0.063
0.85
0.95
1.05
0.033
0.037
0.041
E3
0.345
0.395
0.445
0.014
0.016
0.018
E4
0.425
0.475
0.525
0.017
0.019
0.021
e
0.65 BSC
0.026 BSC
0.65 BSC
0.026 BSC
K
0.275 TYP.
0.011 TYP.
0.275 TYP.
0.011 TYP.
K1
0.400 TYP.
0.016 TYP.
0.320 TYP.
0.013 TYP.
K2
0.240 TYP.
0.009 TYP.
0.252 TYP.
0.010 TYP.
K3
0.225 TYP.
0.009 TYP.
K4
0.355 TYP.
0.014 TYP.
L
0.175
0.275
0.375
0.007
0.011
0.015
0.175
0.275
0.375
0.007
0.011
0.015
T
0.05
0.10
0.15
0.002
0.004
0.006
ECN: C09-0671-Rev. A, 07-Sep-09
DWG: 5994


同様の部品番号 - SIA444DJT_11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SIA444DJT-T1-GE3 VBSEMI-SIA444DJT-T1-GE3 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - SIA444DJT_11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com