データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ISL21010CFH333Z-TK データシート(PDF) 9 Page - Intersil Corporation

部品番号 ISL21010CFH333Z-TK
部品情報  Micropower Voltage Reference
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INTERSIL [Intersil Corporation]
ホームページ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL21010CFH333Z-TK データシート(HTML) 9 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL21010CFH333Z-TK Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL21010CFH333Z-TK Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL21010CFH333Z-TK Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL21010CFH333Z-TK Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL21010CFH333Z-TK Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL21010CFH333Z-TK Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL21010CFH333Z-TK Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISL21010CFH333Z-TK Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation ISL21010CFH333Z-TK Datasheet HTML 13Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
ISL21010
9
FN7896.1
December 8, 2011
Typical Performance Characteristics Curves (VOUT = 2.048V)
VIN = 3.0V, IOUT = 0mA, TA = +25°C unless otherwise specified.
FIGURE 2. IIN vs VIN, THREE UNITS
FIGURE 3. IIN vs VIN, OVER-TEMPERATURE
FIGURE 4. LINE REGULATION, THREE UNITS
FIGURE 5. LINE REGULATION OVER-TEMPERATURE
FIGURE 6. LINE TRANSIENT RESPONSE WITH 0.1µF LOAD
FIGURE 7. LINE TRANSIENT RESPONSE WITH 10µF LOAD
35
37
39
41
43
45
47
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
VIN (V)
5.5
6.0
49
UNIT 2
UNIT 1
UNIT 3
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
VIN (V)
+25°C
-40°C
+125°C
-100
-50
0
50
100
150
200
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
VIN (V)
UNIT 2
UNIT 1
UNIT 3
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
VIN (V)
+25°C
-40°C
+125°C
-150
-100
-50
0
50
100
150
250
500
750
1000
1250
TIME (µs)
500mV STEP
VIN = 4.5V
VIN = 4.5V
-20
0
20
40
250
500
750
1000
1250
TIME (µs)
VIN = 4.5V
500mV STEP
VIN = 4.5V


同様の部品番号 - ISL21010CFH333Z-TK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
ISL21010CFH333Z-TK INTERSIL-ISL21010CFH333Z-TK Datasheet
1Mb / 17P
   Micropower Voltage Reference
ISL21010CFH333Z-TK INTERSIL-ISL21010CFH333Z-TK Datasheet
2Mb / 35P
   Micropower Voltage Reference
January 8, 2015
logo
Renesas Technology Corp
ISL21010CFH333Z-TK RENESAS-ISL21010CFH333Z-TK Datasheet
3Mb / 37P
   Micropower Voltage Reference
More results

同様の説明 - ISL21010CFH333Z-TK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sipex Corporation
SPX385-2.5 SIPEX-SPX385-2.5 Datasheet
140Kb / 9P
   Micropower Voltage Reference
logo
Linear Technology
LT1004 LINER-LT1004_15 Datasheet
182Kb / 8P
   Micropower Voltage Reference
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS3100A-2.5 ADMOS-AMS3100A-2.5 Datasheet
45Kb / 4P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
AMS1004-1.2 ADMOS-AMS1004-1.2_05 Datasheet
71Kb / 7P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
logo
Renesas Technology Corp
ISL21010 RENESAS-ISL21010 Datasheet
3Mb / 37P
   Micropower Voltage Reference
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS1004-12 ADMOS-AMS1004-12 Datasheet
76Kb / 7P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
AMS3100-12 ADMOS-AMS3100-12 Datasheet
68Kb / 6P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
AMS3100-25 ADMOS-AMS3100-25 Datasheet
61Kb / 6P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
AMS3100-2.5 ADMOS-AMS3100-2.5_08 Datasheet
64Kb / 6P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
logo
Unisonic Technologies
M385 UTC-M385_11 Datasheet
175Kb / 6P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com