データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC74VCX162244DT データシート(PDF) 7 Page - Motorola, Inc

部品番号 MC74VCX162244DT
部品情報  LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT BUFFER WITH 26ohm SERIES RESISTORS
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74VCX162244DT データシート(HTML) 7 Page - Motorola, Inc

  MC74VCX162244DT Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74VCX162244DT Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74VCX162244DT Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74VCX162244DT Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74VCX162244DT Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74VCX162244DT Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74VCX162244DT Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC74VCX162244DT Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
MC74VCX162244
LCX DATA
BR1339 — REV 2
7
MOTOROLA
Sb l
VCC
Symbol
3.3V
±0.3V
2.5V
±0.2V
1.8V
VIH
2.7V
VCC
VCC
Vm
1.5V
VCC/2
VCC/2
Vx
VOL + 0.3V
VOL + 0.15V
VOL + 0.15V
Vy
VOH – 0.3V
VOH – 0.15V
VOH – 0.15V
OPEN
PULSE
GENERATOR
RT
DUT
VCC
RL
RL
CL
6V or VCC × 2
GND
TEST
SWITCH
tPLH, tPHL
Open
tPZL, tPLZ
6V at VCC = 3.3 ±0.3V;
VCC × 2 at VCC = 2.5 ±0.2V; 1.8V
tPZH, tPHZ
GND
CL = 30pF or equivalent (Includes jig and probe capacitance)
RL = 500Ω or equivalent
RT = ZOUT of pulse generator (typically 50Ω)
Figure 4. Test Circuit


同様の部品番号 - MC74VCX162244DT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC74VCX16244 MOTOROLA-MC74VCX16244 Datasheet
134Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT BUFFER
MC74VCX16244DT MOTOROLA-MC74VCX16244DT Datasheet
134Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT BUFFER
MC74VCX16245 MOTOROLA-MC74VCX16245 Datasheet
137Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT TRANSCEIVER
MC74VCX16245DT MOTOROLA-MC74VCX16245DT Datasheet
137Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT TRANSCEIVER
More results

同様の説明 - MC74VCX162244DT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC74VCX16244 MOTOROLA-MC74VCX16244 Datasheet
134Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT BUFFER
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX162244 FAIRCHILD-74LCX162244 Datasheet
217Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver with 26ohm Series Resistors in Outputs
logo
ON Semiconductor
74VCXH16245 ONSEMI-74VCXH16245 Datasheet
91Kb / 8P
   Low-Voltage 1.8/2.5/3.3V 16-Bit Transceiver
May, 2004 ??Rev. 3
logo
Motorola, Inc
MC74VCX16245 MOTOROLA-MC74VCX16245 Datasheet
137Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT TRANSCEIVER
logo
ON Semiconductor
74VCXH16244 ONSEMI-74VCXH16244 Datasheet
237Kb / 11P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
74VCX16373 ONSEMI-74VCX16373 Datasheet
102Kb / 10P
   Low-Voltage 1.8/2.5/3.3V 16-Bit Transparent Latch
November, 2004 ??Rev. 5
logo
Motorola, Inc
MC74VCX16373 MOTOROLA-MC74VCX16373 Datasheet
141Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT TRANSPARENT LATCH
logo
ON Semiconductor
74VCXH16240 ONSEMI-74VCXH16240 Datasheet
236Kb / 11P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
74VCX16240 ONSEMI-74VCX16240 Datasheet
217Kb / 9P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
logo
Pericom Semiconductor C...
PI74ALVTC16244 PERICOM-PI74ALVTC16244 Datasheet
236Kb / 8P
   1.8/2.5/3.3V 16-Bit Buffer/Driver with 3-State Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com