データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC74VCX162244DT データシート(PDF) 2 Page - Motorola, Inc

部品番号 MC74VCX162244DT
部品情報  LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT BUFFER WITH 26ohm SERIES RESISTORS
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74VCX162244DT データシート(HTML) 2 Page - Motorola, Inc

  MC74VCX162244DT Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74VCX162244DT Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74VCX162244DT Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74VCX162244DT Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74VCX162244DT Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74VCX162244DT Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74VCX162244DT Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC74VCX162244DT Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
MC74VCX162244
MOTOROLA
LCX DATA
BR1339 — REV 2
2
OE1
OE2
D0:3
D4:7
O0:3
O4:7
OE3
OE4
D8:11
D12:15
O8:11
O12:15
One of Four
48
1
OE2
OE1
47
2
D0
O0
46
3
D1
O1
45
4
GND
GND
44
5
D2
O2
43
6
D3
O3
42
7
VCC
VCC
41
8
D4
O4
40
9
D5
O5
39
10
GND
GND
38
11
D6
O6
37
12
D7
O7
36
13
D8
O8
35
14
D9
O9
34
15
GND
GND
33
16
D10
O10
32
17
D11
O11
31
18
VCC
VCC
30
19
D12
O12
29
20
D13
O13
28
21
GND
GND
27
22
D14
O14
26
23
D15
O15
25
24
OE3
OE4
1
48
25
24
Figure 1. 48–Lead Pinout
(Top View)
Figure 2. Logic Diagram
OE1
D0:3
O0:3
OE2
D4:7
O4:7
OE3
D8:11
O8:11
OE4
D12:15
O12:15
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
H
H
L
H
H
L
H
H
L
H
H
H
X
Z
H
X
Z
H
X
Z
H
X
Z
H = High Voltage Level; L = Low Voltage Level; Z = High Impedance State; X = High or Low Voltage Level and Transitions Are Acceptable, for ICC
reasons, DO NOT FLOAT Inputs


同様の部品番号 - MC74VCX162244DT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC74VCX16244 MOTOROLA-MC74VCX16244 Datasheet
134Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT BUFFER
MC74VCX16244DT MOTOROLA-MC74VCX16244DT Datasheet
134Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT BUFFER
MC74VCX16245 MOTOROLA-MC74VCX16245 Datasheet
137Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT TRANSCEIVER
MC74VCX16245DT MOTOROLA-MC74VCX16245DT Datasheet
137Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT TRANSCEIVER
More results

同様の説明 - MC74VCX162244DT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC74VCX16244 MOTOROLA-MC74VCX16244 Datasheet
134Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT BUFFER
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX162244 FAIRCHILD-74LCX162244 Datasheet
217Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver with 26ohm Series Resistors in Outputs
logo
ON Semiconductor
74VCXH16245 ONSEMI-74VCXH16245 Datasheet
91Kb / 8P
   Low-Voltage 1.8/2.5/3.3V 16-Bit Transceiver
May, 2004 ??Rev. 3
logo
Motorola, Inc
MC74VCX16245 MOTOROLA-MC74VCX16245 Datasheet
137Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT TRANSCEIVER
logo
ON Semiconductor
74VCXH16244 ONSEMI-74VCXH16244 Datasheet
237Kb / 11P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
74VCX16373 ONSEMI-74VCX16373 Datasheet
102Kb / 10P
   Low-Voltage 1.8/2.5/3.3V 16-Bit Transparent Latch
November, 2004 ??Rev. 5
logo
Motorola, Inc
MC74VCX16373 MOTOROLA-MC74VCX16373 Datasheet
141Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1.8/2.5/3.3V 16-BIT TRANSPARENT LATCH
logo
ON Semiconductor
74VCXH16240 ONSEMI-74VCXH16240 Datasheet
236Kb / 11P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
74VCX16240 ONSEMI-74VCX16240 Datasheet
217Kb / 9P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
logo
Pericom Semiconductor C...
PI74ALVTC16244 PERICOM-PI74ALVTC16244 Datasheet
236Kb / 8P
   1.8/2.5/3.3V 16-Bit Buffer/Driver with 3-State Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com