データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BCX53-16 データシート(PDF) 4 Page - Siemens Semiconductor Group

部品番号 BCX53-16
部品情報  PNP Silicon AF Transistors
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
ホームページ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

BCX53-16 データシート(HTML) 4 Page - Siemens Semiconductor Group

  BCX53-16 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group BCX53-16 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group BCX53-16 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group BCX53-16 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group BCX53-16 Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
BCX 51 ... BCX 53
Semiconductor Group
4
Total power dissipation Ptot = f (TA*; TS)
* Package mounted on epoxy
Permissible pulse load Ptot max/Ptot DC = f (
tp)
Collector current IC = f (VBE)
VCE = 2 V
Transition frequency fT = f (IC)
VCE = 10 V


同様の部品番号 - BCX53-16

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BCX53-16 PHILIPS-BCX53-16 Datasheet
42Kb / 8P
   PNP medium power transistors
1999 Apr 19
logo
GUANGDONG HOTTECH INDUS...
BCX53-16 HOTTECH-BCX53-16 Datasheet
189Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BCX53-16 INFINEON-BCX53-16 Datasheet
141Kb / 5P
   PNP Silicon AF Transistors
Feb-10-2004
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BCX53-16 BILIN-BCX53-16 Datasheet
299Kb / 5P
   PNP Medium power transistors
logo
Zetex Semiconductors
BCX53-16 ZETEX-BCX53-16 Datasheet
28Kb / 1P
   SOT89 PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTORS
More results

同様の説明 - BCX53-16

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
BCX69 INFINEON-BCX69 Datasheet
45Kb / 4P
   PNP Silicon AF Transistors
Jul-23-2001
BC856 INFINEON-BC856 Datasheet
218Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
Dec-11-2001
BCW67 INFINEON-BCW67_07 Datasheet
79Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2007-04-20
BCX69E6327 INFINEON-BCX69E6327 Datasheet
533Kb / 7P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-10-05
BCX52-16-E6327 INFINEON-BCX52-16-E6327 Datasheet
526Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-07-29
BCW67 INFINEON-BCW67 Datasheet
50Kb / 5P
   PNP Silicon AF Transistors
Jul-10-2001
logo
Bruckewell Technology L...
BCX51-BCX53 BWTECH-BCX51-BCX53 Datasheet
587Kb / 6P
   PNP Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BCX53-16E6327 INFINEON-BCX53-16E6327 Datasheet
526Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-07-29
BCW68GE6327 INFINEON-BCW68GE6327 Datasheet
533Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-09-15
logo
Guangdong Kexin Industr...
KC807A KEXIN-KC807A Datasheet
39Kb / 1P
   PNP Silicon AF Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com