データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SS210 データシート(PDF) 2 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

部品番号 SS210
部品情報  Schottky Rectifier
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  YANGJIE [Yangzhou yangjie electronic co., ltd]
ホームページ  http://www.21yangjie.com/
Logo YANGJIE - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

SS210 データシート(HTML) 2 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

  SS210 Datasheet HTML 1Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd SS210 Datasheet HTML 2Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
扬州扬杰电子科技股份有限公司
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd.
Document Number 0227
Rev. 1.0, 22-Sep-11
www.21yangjie.com
SS22 THRU SS210
■特性曲线(典型) Characteristics(Typical)
0
50
150
1:正向电流降额曲线
FIG.1: FORWARD CURRENT DERATING CURVE
Resistive or Inductive Load
P.C.B. Mounted on 0.2"×0.2"
(5.0mm×5.0mm)Copper Pad Areas
TL(℃)
100
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
25
75
125
SS22-SS24
SS25-SS210
3: 典型正向特性曲线
FIG.3: TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
0.01
VF(V)
0.4
TJ=25
Pulse width=300us
1% Duty Cycle
0.1
1.0
10
100
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
SS22-SS24
SS25-SS26
SS29-SS210
0.2
0
图4:典型反向特性曲线
FIG.4TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
Voltage(%)
0
20
40
60
80
100
0.001
Tj=25
Tj=75
100
10
1.0
0.1
0.01
Tj=125
SS22-SS24
SS25-SS210
周波数
Number of Cycles
2:最大正向浪涌冲击耐受力
FIG.2: MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD URGE CURRENT
8.3毫秒正弦半波
8.3ms Single Half Sine Wave
JEDEC Method
1
2
10
20
100
0
50
40
30
20
10


同様の部品番号 - SS210

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shanghai Shunye Electro...
SS210 SHUNYE-SS210 Datasheet
259Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Micro Commercial Compon...
SS210 MCC-SS210 Datasheet
625Kb / 3P
   2 Amp Schottky Rectifier 20 to 100 Volts
logo
HY ELECTRONIC CORP.
SS210 HY-SS210 Datasheet
414Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Recitifiers
logo
Nanjing International G...
SS210 DGNJDZ-SS210 Datasheet
132Kb / 2P
   2.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
SS210 TSC-SS210 Datasheet
567Kb / 2P
   2.0 AMPS. Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results

同様の説明 - SS210

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Solid States Devices, I...
SED120LB100 SSDI-SED120LB100_1 Datasheet
98Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
Yangzhou yangjie electr...
SS22A YANGJIE-SS22A Datasheet
168Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
International Rectifier
MBRB1035PBF IRF-MBRB1035PBF Datasheet
201Kb / 7P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Sirectifier Semiconduct...
MBR3060CT SIRECTIFIER-MBR3060CT Datasheet
133Kb / 2P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
International Rectifier
153CNQ100 IRF-153CNQ100 Datasheet
64Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
30CLJQ100 IRF-30CLJQ100 Datasheet
51Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
30LJQ150 IRF-30LJQ150 Datasheet
51Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
FMKA130L FAIRCHILD-FMKA130L Datasheet
63Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
International Rectifier
160CNQ IRF-160CNQ Datasheet
89Kb / 5P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Sensitron
SHD125044P SENSITRON-SHD125044P Datasheet
84Kb / 3P
   SCHOTTKY RECTIFIER
163CMQ SENSITRON-163CMQ Datasheet
143Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com