データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SA1036 データシート(PDF) 1 Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.

部品番号 2SA1036
部品情報  TRANSISTOR(PNP)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HTSEMI [Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.htsemi.com
Logo HTSEMI - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.

2SA1036 データシート(HTML) 1 Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.

  2SA1036 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd. 2SA1036 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
TRANSISTOR(PNP)
FEATURES
∙ Large IC. ICMax.= -500 mA
∙ Low VCE(sat). Ideal for low-voltage operation.
MARKING : HP, HQ, HR
MAXIMUM RATINGS (TA=25
℃ unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Value
Units
VCBO
Collector-Base Voltage
-40
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
-32
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
-5
V
IC
Collector Current -Continuous
-500
mA
PC
Collector Power Dissipation
200
mW
TJ
Junction Temperature
150
Tstg
Storage Temperature
-55-150
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb=25
℃ unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test
conditions
MIN
TYP
MAX
UNIT
Collector-base breakdown voltage
V(BR)CBO
IC=-100μA,IE=0
-40
V
Collector-emitter breakdown voltage
V(BR)CEO
IC=-1mA,IB=0
-32
V
Emitter-base breakdown voltage
V(BR)EBO
IE=-100μA,IC=0
-5
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=-20V,IE=0
-1
μA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=-4V,IC=0
-1
μA
DC current gain
hFE
VCE=-3V,IC=-10mA
82
390
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC=-100mA,IB=-10mA
-0.4
V
Transition frequency
fT
VCE=-5V,IC=-20mA,f=100MHz
200
MHz
Collector output capacitance
Cob
VCB=-10V,IE=0,f=1MHz
7
pF
CLASSIFICATION OF
hFE
Rank
P
Q
R
Range
82 - 180
120 - 270
180 - 390
SOT-23
1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR
Date:2011/05
2SA1 036
1 
Date:2011/05
www.htsemi.com
semiconductor
JinYu


同様の部品番号 - 2SA1036

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
2SA1036 BILIN-2SA1036 Datasheet
228Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SA1036 SECOS-2SA1036 Datasheet
235Kb / 2P
   PNP Silicon General Purpose Transistor
2SA1036 SECOS-2SA1036 Datasheet
700Kb / 2P
   PNP Silicon General Purpose Transistor
logo
Nanjing International G...
2SA1036 DGNJDZ-2SA1036 Datasheet
2Mb / 2P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
GUANGDONG HOTTECH INDUS...
2SA1036 HOTTECH-2SA1036 Datasheet
213Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
More results

同様の説明 - 2SA1036

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC807U JIANGSU-BC807U Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC856S JIANGSU-BC856S Datasheet
288Kb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT2907A JIANGSU-MMDT2907A Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT5401 JIANGSU-MMDT5401 Datasheet
4Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC857S JIANGSU-BC857S Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
UMT2N JIANGSU-UMT2N Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
EMB3 HTSEMI-EMB3 Datasheet
551Kb / 1P
   DIGITAL TRANSISTOR (PNP PNP)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC857BV JIANGSU-BC857BV Datasheet
828Kb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
EMZ8 JIANGSU-EMZ8 Datasheet
4Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
2SA1873 JIANGSU-2SA1873 Datasheet
934Kb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT3906 JIANGSU-MMDT3906 Datasheet
3Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com