データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BC807W データシート(PDF) 1 Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.

部品番号 BC807W
部品情報  TRANSISTOR (PNP)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HTSEMI [Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.htsemi.com
Logo HTSEMI - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.

BC807W データシート(HTML) 1 Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.

  BC807W Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd. BC807W Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
BC807-16W
BC807-25W
BC807-40W
FEATURES
·Ldeally suited for automatic insertion
·epitaxial planar die construction
·complementary NPN type available(BC817)
MARKING: 807-16:5A;
807-25:5B;
807-40:5C
MAXIMUM RATINGS (TA=25
℃ unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Value
Units
VCBO
Collector-Base Voltage
-50
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
-45
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
-5
V
IC
Collector Current -Continuous
-0.5
A
PC
Collector Power Dissipation
0.3
W
Tj
Junction Temperature
150
Tstg
Storage Temperature
-55-150
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb=25
℃ unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test
conditions
MIN
MAX
UNIT
Collector-base breakdown voltage
VCBO
IC= -10μA, IE=0
-50
V
Collector-emitter breakdown voltage
VCEO
IC= -10mA, IB=0
-45
V
Emitter-base breakdown voltage
VEBO
IE= -1μA, IC=0
-5
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB= -45V, IE=0
-0.1
μA
Collector cut-off current
ICEO
VCE= -40V, IB=0
-0.2
μA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB= -4 V,
IC=0
-0.1
μA
DC current gain
807-16
807-25
807-40
hFE(1)
VCE= -1V,
IC= -100mA
100
160
250
250
400
600
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC=-500mA, IB= -50mA
-0.7
V
Base-emitter saturation voltage
VBE(sat)
IC= -500mA, IB= -50mA
-1.2
V
Transition frequency
fT
VCE= -5V, IC= -10mA
f=100MHz
100
MHz
SOT-23
1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR
BC807W
TRANSISTOR (PNP)
1 
Date:2011/05
www.htsemi.com
semiconductor
JinYu


同様の部品番号 - BC807W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BC807W PHILIPS-BC807W Datasheet
61Kb / 8P
   PNP general purpose transistor
1999 May 18
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BC807W BILIN-BC807W Datasheet
228Kb / 5P
   PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BC807W INFINEON-BC807W Datasheet
47Kb / 5P
   PNP Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
BC807W FOSHAN-BC807W Datasheet
842Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-323 Plastic Package
logo
Diotec Semiconductor
BC807W DIOTEC-BC807W Datasheet
174Kb / 2P
   Surface mount Si-Epitaxial PlanarTransistors
More results

同様の説明 - BC807W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC807U JIANGSU-BC807U Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC856S JIANGSU-BC856S Datasheet
288Kb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT2907A JIANGSU-MMDT2907A Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT5401 JIANGSU-MMDT5401 Datasheet
4Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC857S JIANGSU-BC857S Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
UMT2N JIANGSU-UMT2N Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
EMB3 HTSEMI-EMB3 Datasheet
551Kb / 1P
   DIGITAL TRANSISTOR (PNP PNP)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC857BV JIANGSU-BC857BV Datasheet
828Kb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
EMZ8 JIANGSU-EMZ8 Datasheet
4Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
2SA1873 JIANGSU-2SA1873 Datasheet
934Kb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT3906 JIANGSU-MMDT3906 Datasheet
3Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com