データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1SS400CS データシート(PDF) 1 Page - Rohm

部品番号 1SS400CS
部品情報  Switching Diode
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

1SS400CS データシート(HTML) 1 Page - Rohm

  1SS400CS_11 Datasheet HTML 1Page - Rohm 1SS400CS_11 Datasheet HTML 2Page - Rohm 1SS400CS_11 Datasheet HTML 3Page - Rohm 1SS400CS_11 Datasheet HTML 4Page - Rohm 1SS400CS_11 Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Data Sheet
www.rohm.com
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Switching Diode
1SS400CS
Applications
Dimensions (Unit : mm)
Land size figure (Unit : mm)
High speed switching
Features
1)Ultra small mold type.(VMN2)
2)High reliability.
Construction
Silicon epitaxial planer
Structure
Absolute maximum ratings (Ta=25
C)
Symbol
Unit
VRM
V
VR
V
IFM
mA
Io
mA
Isurge
mA
Tj
C
Tstg
C
Electrical characteristics (Ta=25
C)
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions
Forward voltage
VF
-
-
1.2
V
IF=100mA
IR
-
-
100
nA
VR=80V
Ct
-
-
3.0
pF
VR=0.5V f=1.0MHz
trr
-
-
4.0
ns
VR=6V IF=10mA RL=100Ω
Reverse voltage (DC)
Forward current (repetitive peak)
Average rectified forward current
Surge current (1S)
Taping dimensions (Unit : mm)
Parameter
Reverse voltage (repetitive peak)
Junction temperature
Storage temperature
Limits
90
80
225
100
500
150
55 to 150
Parameter
Reverse current
Capacitance between terminal
Reverse recovery time
VMN2
0.55
ROHM : VMN2
dot (year week factory)
0.16±0.05
0.37±0.03
0.6±0.05
0.35±0.1
0.156
0.7±0.05
4.0±0.1
2±0.05
φ0.5
4±0.1
2±0.05
φ1.55
0.2±0.05
0.52
1/4
2011.12 - Rev.A


同様の部品番号 - 1SS400CS_11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1SS400CS TSC-1SS400CS_14 Datasheet
115Kb / 3P
   High Speed SMD Switching Diode
More results

同様の説明 - 1SS400CS_11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AiT Semiconductor Inc.
BAV99L AITSEMI-BAV99L Datasheet
442Kb / 5P
   SWITCHING DIODE DUAL SWITCHING DIODE
REV2.0
MDL914 AITSEMI-MDL914 Datasheet
483Kb / 5P
   SWITCHING DIODE HIGH ?밪PEED SWITCHING DIODE
REV1.1
MBD914 AITSEMI-MBD914 Datasheet
505Kb / 5P
   SWITCHING DIODE HIGH?뭆PEED SWITCHING DIODE
REV1.0
BAS516 AITSEMI-BAS516 Datasheet
210Kb / 4P
   SWITCHING DIODE HIGH SPEED SWITCHING DIODE
REV1.0
logo
Rohm
RLS-73 ROHM-RLS-73 Datasheet
54Kb / 2P
   Switching diode
logo
AUK corp
SDS2836F AUK-SDS2836F Datasheet
103Kb / 3P
   Switching Diode
SDS2838E AUK-SDS2838E Datasheet
104Kb / 3P
   Switching Diode
logo
Microsemi Corporation
JAN1N914 MICROSEMI-JAN1N914 Datasheet
53Kb / 2P
   SWITCHING DIODE
logo
AUK corp
SDS2838F AUK-SDS2838F Datasheet
103Kb / 3P
   Switching Diode
logo
ON Semiconductor
BAS116LT1 ONSEMI-BAS116LT1 Datasheet
63Kb / 4P
   Switching Diode
1997 REV 1
logo
Compensated Deuices Inc...
1N914 CDI-DIODE-1N914 Datasheet
68Kb / 2P
   SWITCHING DIODE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com