データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

31DQ06 データシート(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

部品番号. 31DQ06
部品情報  Schottky Rectifier, 3.3 A
ダウンロード  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo 

31DQ06 Datasheet(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Outline Dimensions
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Revision: 29-Aug-11
1
Document Number: 95242
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Axial DO-201AD (C-16)
DIMENSIONS in millimeters (inches)
21.0 (0.83) MIN.
(2 places)
10.0 (0.39)
MAX.
Ø 5.8 (0.23)
MAX.
10.0 (0.39)
MAX.
Ø 5.8 (0.23)
MAX.
21.0 (0.83) MIN.
(2 places)
2.54 (0.100) MAX.
Flash (2 places)
Ø 1.40 (0.055)
Ø 1.20 (0.047)
(2 places)
Ø 1.40 (0.055)
Ø 1.20 (0.047)
(2 places)
Cathode band


Html ページ

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn