データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

31DQ06TR-M3 データシート(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

部品番号 31DQ06TR-M3
部品情報  Schottky Rectifier, 3.3 A
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

31DQ06TR-M3 データシート(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  31DQ06TR-M3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 31DQ06TR-M3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 31DQ06TR-M3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 31DQ06TR-M3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 31DQ06TR-M3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix 31DQ06TR-M3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Outline Dimensions
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Revision: 29-Aug-11
1
Document Number: 95242
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Axial DO-201AD (C-16)
DIMENSIONS in millimeters (inches)
21.0 (0.83) MIN.
(2 places)
10.0 (0.39)
MAX.
Ø 5.8 (0.23)
MAX.
10.0 (0.39)
MAX.
Ø 5.8 (0.23)
MAX.
21.0 (0.83) MIN.
(2 places)
2.54 (0.100) MAX.
Flash (2 places)
Ø 1.40 (0.055)
Ø 1.20 (0.047)
(2 places)
Ø 1.40 (0.055)
Ø 1.20 (0.047)
(2 places)
Cathode band


同様の部品番号 - 31DQ06TR-M3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
31DQ06TR VISHAY-31DQ06TR Datasheet
80Kb / 5P
   Schottky Rectifier, 3.3 A
Revision: 06-Nov-08
More results

同様の説明 - 31DQ06TR-M3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
31DQ09G VISHAY-31DQ09G_12 Datasheet
115Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 3.3 A
Revision: 19-Sep-11
VS-31DQ03 VISHAY-VS-31DQ03 Datasheet
117Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 3.3 A
02-Oct-12
31DQ03 VISHAY-31DQ03_12 Datasheet
119Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 3.3 A
Revision: 20-Sep-11
VS-31DQ04 VISHAY-VS-31DQ04 Datasheet
117Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 3.3 A
Revision: 20-Sep-11
VS-31DQ09G VISHAY-VS-31DQ09G Datasheet
113Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 3.3 A
Revision: 19-Sep-11
VS-31DQ10TR VISHAY-VS-31DQ10TR Datasheet
118Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 3.3 A
Revision: 19-Sep-11
31DQ09 VISHAY-31DQ09 Datasheet
80Kb / 5P
   Schottky Rectifier, 3.3 A
Revision: 06-Nov-08
31DQ09G VISHAY-31DQ09G Datasheet
80Kb / 5P
   Schottky Rectifier, 3.3 A
Revision: 06-Nov-08
31DQ09 VISHAY-31DQ09_12 Datasheet
120Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 3.3 A
Revision: 19-Sep-11
VS-31DQ05 VISHAY-VS-31DQ05 Datasheet
118Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 3.3 A
Revision: 19-Sep-11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com