データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

S9013 データシート(PDF) 3 Page - Tiger Electronic Co.,Ltd

部品番号 S9013
部品情報  NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TGS [Tiger Electronic Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.tgselec.com
Logo TGS - Tiger Electronic Co.,Ltd

S9013 データシート(HTML) 3 Page - Tiger Electronic Co.,Ltd

  S9013 Datasheet HTML 1Page - Tiger Electronic Co.,Ltd S9013 Datasheet HTML 2Page - Tiger Electronic Co.,Ltd S9013 Datasheet HTML 3Page - Tiger Electronic Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
TO-92 Dimension
*:Typical
Inches
Millimeters
Inches
Millimeters
DIM
Min.
Max.
Min.
Max.
DIM
Min.
Max.
Min.
Max.
A
0.1704
0.1902
4.33
4.83
G
0.0142
0.0220
0.36
0.56
B
0.1704
0.1902
4.33
4.83
H
-
*
0.1000
-
*
2.54
C
0.5000
-
12.70
-
I
-
*
0.0500
-
*
1.27
D
0.0142
0.0220
0.36
0.56
α1
-
*
5
°
-
*
5
°
E-
*
0.0500
-
*
1.27
α2
-
*
2
°
-
*
2
°
F
0.1323
0.1480
3.36
3.76
α3
-
*
2
°
-
*
2
°
3
1
A
D
B
C
I
α1
E
F
α2
α3
G
H
2
3-Lead TO-92 Plastic Package
TGS Package Code : A
TIGER ELECTRONIC CO.,LTD
TIGER ELECTRONIC CO.,LTD


同様の部品番号 - S9013

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
S9013 FAIRCHILD-S9013 Datasheet
40Kb / 4P
   1W Output Amplifier of Potable Radios in Class B Push-pull Operation.
logo
SUNMATE electronic Co.,...
S9013 SUNMATE-S9013 Datasheet
752Kb / 3P
   NPN SILICON EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
logo
Shanghai Leiditech Elec...
S9013 LEIDITECH-S9013 Datasheet
588Kb / 4P
   NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
logo
AUK corp
S9013 AUK-S9013 Datasheet
87Kb / 3P
   NPN Silicon Transistor
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
S9013 BILIN-S9013 Datasheet
220Kb / 4P
   NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
More results

同様の説明 - S9013

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI41C HSMC-HI41C Datasheet
31Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ14C HSMC-HJ14C Datasheet
32Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ47 HSMC-HJ47 Datasheet
30Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ669A HSMC-HJ669A Datasheet
22Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HLB123T HSMC-HLB123T Datasheet
37Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3019 HSMC-HM3019 Datasheet
22Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMBT2222A HSMC-HMBT2222A Datasheet
37Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMBTH10 HSMC-HMBTH10 Datasheet
29Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMH2369 HSMC-HMH2369 Datasheet
43Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8050S HSMC-HA8050S Datasheet
36Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HBC848 HSMC-HBC848 Datasheet
30Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com