データシートサーチシステム |
|
SI52144-A01AGMR データシート(PDF) 6 Page - Silicon Laboratories |
|
SI52144-A01AGMR データシート(HTML) 6 Page - Silicon Laboratories |
6 / 20 page Si52144 6 Preliminary Rev. 0.1 Table 3. Absolute Maximum Conditions Parameter Symbol Condition Min Typ Max Unit Main Supply Voltage VDD_3.3V Functional — — 4.6 V Input Voltage VIN Relative to VSS –0.5 — 4.6 VDC Temperature, Storage TS Non-functional –65 — 150 °C Temperature, Operating Ambient TA Functional –40 — 85 °C Temperature, Junction TJ Functional — — 150 °C Dissipation, Junction to Case ØJC JEDEC (JESD 51) — — 35 °C/W Dissipation, Junction to Ambient ØJA JEDEC (JESD 51) — — 37 °C/W ESD Protection (Human Body Model) ESDHBM JEDEC (JESD 22-A114) 2000 — — V Flammability Rating UL-94 UL (Class) V–0 Moisture Sensitivity Level MSL JEDEC (J-STD-020) 2 Note: While using multiple power supplies, the voltage on any input or I/O pin cannot exceed the power pin during power-up. Power supply sequencing is not required. |
同様の部品番号 - SI52144-A01AGMR |
|
同様の説明 - SI52144-A01AGMR |
|
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |