データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BC848C データシート(PDF) 2 Page - Central Semiconductor Corp

部品番号 BC848C
部品情報  SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
ホームページ  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp

BC848C データシート(HTML) 2 Page - Central Semiconductor Corp

  BC848C Datasheet HTML 1Page - Central Semiconductor Corp BC848C Datasheet HTML 2Page - Central Semiconductor Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
BC846 SERIES
BC847 SERIES
BC848 SERIES
SURFACE MOUNT
NPN SILICON TRANSISTOR
SOT-23 CASE - MECHANICAL OUTLINE
LEAD CODE:
DEVICE
MARKING CODE
BC846A
1A
BC846B
1B
BC847A
1E
BC847B
1F
BC847C
1G
BC848A
1J
BC848B
1K
BC848C
1L
* Reverse Lead Codes Available, Add “R” to the end of the
Part # and Marking Code.
STANDARD
1) BASE
2) EMITTER
3) COLLECTOR
*REVERSE
1) EMITTER
2) BASE
3) COLLECTOR
www.centralsemi.com
R1 (20-November 2009)


同様の部品番号 - BC848C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Transys Electronics
BC848C TRSYS-BC848C Datasheet
371Kb / 3P
   NPN SURFACE MOUNT SMALL SIGNAL TRANSISTOR
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
BC848C YFWDIODE-BC848C Datasheet
704Kb / 4P
   NPN Transistors
logo
Pan Jit International I...
BC848C PANJIT-BC848C Datasheet
504Kb / 6P
   NPN GENERAL PURPOSE TRANSISTORS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BC848C TSC-BC848C Datasheet
218Kb / 5P
   NPN Small Signal Transistor
logo
Zowie Technology Corpor...
BC848C ZOWIE-BC848C Datasheet
79Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR NPN SILICON
More results

同様の説明 - BC848C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Central Semiconductor C...
CXT2222A CENTRAL-CXT2222A Datasheet
103Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
CXT491E CENTRAL-CXT491E Datasheet
73Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
BC846W CENTRAL-BC846W Datasheet
422Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
BCW31 CENTRAL-BCW31 Datasheet
328Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
CTLT8099-M322S_1210 CENTRAL-CTLT8099-M322S_1210 Datasheet
505Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
BCW65 CENTRAL-BCW65_15 Datasheet
328Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
CMPT5551 CENTRAL-CMPT5551_15 Datasheet
328Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
CMUT2222A CENTRAL-CMUT2222A_15 Datasheet
349Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
CZT2222A CENTRAL-CZT2222A_10 Datasheet
534Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
CZT3019 CENTRAL-CZT3019_10 Datasheet
535Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com