データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N3020B データシート(PDF) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

部品番号 1N3020B
部品情報  Ref/Reg Diode, P(D) = 1W
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
ホームページ  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

1N3020B データシート(HTML) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

  1N3020B Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


同様の部品番号 - 1N3020B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Compensated Deuices Inc...
1N3020B CDI-DIODE-1N3020B Datasheet
21Kb / 2P
   1 WATT ZENER DIODES
logo
Microsemi Corporation
1N3020B MICROSEMI-1N3020B Datasheet
101Kb / 2P
   Silicon 1 WATT Zener Diodes
1N3020B MICROSEMI-1N3020B Datasheet
198Kb / 3P
   1 WATT METAL CASE ZENER DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N3020B NJSEMI-1N3020B Datasheet
230Kb / 2P
   SILICON 1 WATT ZENER DIODES
logo
Microsemi Corporation
1N3020B-1 MICROSEMI-1N3020B-1 Datasheet
280Kb / 5P
   1 Watt Glass Case Zener Diodes
More results

同様の説明 - 1N3020B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N4190A NJSEMI-1N4190A Datasheet
70Kb / 1P
   REF/REG DIODE, P(D) = 1W
3EZ3.9D5 NJSEMI-3EZ3.9D5 Datasheet
151Kb / 1P
   Ref/Reg Diode, P(D) = 1W
1N3826A NJSEMI-1N3826A Datasheet
60Kb / 1P
   REF REG DIODE. P(D) = 1W
1N3038B NJSEMI-1N3038B Datasheet
58Kb / 1P
   Ref/Reg Diode, P(D) = 1W
1N3020 NJSEMI-1N3020 Datasheet
76Kb / 1P
   Ref/Reg Diode, P(D) = 1W
1N3029B NJSEMI-1N3029B Datasheet
63Kb / 1P
   Ref/Reg Diode, P(D) = 1W
1N3047B NJSEMI-1N3047B Datasheet
84Kb / 1P
   Ref/Reg Diode, P(D) = 1W
1N3034B NJSEMI-1N3034B Datasheet
58Kb / 1P
   Ref/Reg Diode, P(D) = 1W
1N3016B NJSEMI-1N3016B Datasheet
77Kb / 1P
   Ref/Reg Diode, P(D) = 1W
1N3026 NJSEMI-1N3026 Datasheet
85Kb / 1P
   Ref/Reg Diode, P(D) = 1W
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com