データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N3880 データシート(PDF) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

部品番号 1N3880
部品情報  Fast Rectifier, 5A < I(O)/I(F) s 10A
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
ホームページ  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

1N3880 データシート(HTML) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

  1N3880 Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


同様の部品番号 - 1N3880

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microsemi Corporation
1N3880 MICROSEMI-1N3880 Datasheet
110Kb / 2P
   Fast Recovery Rectifier
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N3880 NJSEMI-1N3880 Datasheet
49Kb / 1P
   GENERAL PURPOSE INDUSTRIAL
logo
International Rectifier
1N3880 IRF-1N3880 Datasheet
315Kb / 8P
   6A, 12A AND 16A FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
1N3880 GENESIC-1N3880 Datasheet
736Kb / 3P
   Silicon Fast Recovery Diode
logo
Vishay Siliconix
1N3880 VISHAY-1N3880 Datasheet
2Mb / 11P
   Fast Recovery Diodes(Stud Version)
Revision: 26-Sep-08
More results

同様の説明 - 1N3880

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N3882 NJSEMI-1N3882 Datasheet
103Kb / 1P
   Fast Rectifier, 5A < I(O) / I(F) <10A
1N6081 NJSEMI-1N6081 Datasheet
84Kb / 1P
   FAST RECTIFIER, 2A < I(O) / I(F) s 5A
1N250 NJSEMI-1N250 Datasheet
101Kb / 1P
   SI RECTIFIER, 5A < I(O)/I(F) < 10A
1N3891 NJSEMI-1N3891 Datasheet
100Kb / 1P
   Fast Rectifier, 10A < I(O)/I(F) s 20A
1N3890 NJSEMI-1N3890 Datasheet
94Kb / 1P
   Fast Rectifier, 10A < I(O)/I(F) s 20A
1N3890A NJSEMI-1N3890A Datasheet
93Kb / 1P
   Fast Rectifier, 10A < I(O)/I(F) s 20A
1N3890R NJSEMI-1N3890R Datasheet
108Kb / 1P
   Fast Rectifier, 10A < I(O)/I(F) s 20A
30S8 NJSEMI-30S8 Datasheet
72Kb / 1P
   SI RECTIFIER, 2A < I(O)/I(F) S 5A
30S2 NJSEMI-30S2 Datasheet
61Kb / 1P
   SI RECTIFIER, 2A I(O)/I(F) S 5A
1N3378 NJSEMI-1N3378 Datasheet
75Kb / 1P
   SI RECTIFIER, 10A < I(O)/I(F) s 20A
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com