データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KF5N50DZ データシート(PDF) 5 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KF5N50DZ
部品情報  N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KF5N50DZ データシート(HTML) 5 Page - KEC(Korea Electronics)

  KF5N50DZ Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KF5N50DZ Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KF5N50DZ Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KF5N50DZ Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KF5N50DZ Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics) KF5N50DZ Datasheet HTML 6Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
2011. 5. 23
5/6
KF5N50DZ/IZ
Revision No : 0
Fig12. Gate Charge
ID
ID
V
DS
VGS
VGS
VDS
VGS
1.0 mA
Fast
Recovery
Diode
10V
10 V
25
RL
Qg
Qgd
Qgs
Q
tp
Fig14. Resistive Load Switching
Fig13. Single Pulsed Avalanche Energy
V
DS(t)
ID(t)
V
DS
VGS
10 V
25
L
Time
EAS=
LIAS2
BVDSS - VDD
BVDSS
1
2
VDD
IAS
BVDSS
VDS
VGS
tr
t
d(off)
toff
t
d(on)
ton
tf
10%
90%
50V
0.8 VDSS
0.5 VDSS


同様の部品番号 - KF5N50DZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KF5N50DZ KEC-KF5N50DZ Datasheet
70Kb / 6P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KF5N50DZ-DS KEC-KF5N50DZ-DS_15 Datasheet
388Kb / 6P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KF5N50DZ-IZ KEC-KF5N50DZ-IZ_15 Datasheet
410Kb / 6P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
More results

同様の説明 - KF5N50DZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KHB7D0N65P1 KEC-KHB7D0N65P1 Datasheet
450Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB6D0N40P KEC-KHB6D0N40P Datasheet
449Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB7D5N60P1 KEC-KHB7D5N60P1_07 Datasheet
501Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB4D0N65P KEC-KHB4D0N65P Datasheet
397Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB4D0N80P1 KEC-KHB4D0N80P1 Datasheet
504Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB4D5N60P KEC-KHB4D5N60P Datasheet
500Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB7D0N65P1 KEC-KHB7D0N65P1_07 Datasheet
501Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB2D0N60P KEC-KHB2D0N60P Datasheet
501Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KF4N80F KEC-KF4N80F_15 Datasheet
389Kb / 6P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KF7N60P KEC-KF7N60P_15 Datasheet
401Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KF10N65F KEC-KF10N65F_15 Datasheet
388Kb / 6P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com