データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N6313 データシート(PDF) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

部品番号 1N6313
部品情報  500 mW ZENER DIODES, NON CAVITY CONSTRUCTION, METALLURGICALLY BONDED
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
ホームページ  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

1N6313 データシート(HTML) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

  1N6313 Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


同様の部品番号 - 1N6313

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Compensated Deuices Inc...
1N6313 CDI-DIODE-1N6313 Datasheet
111Kb / 2P
   500 mW ZENER DIODES
logo
Microsemi Corporation
1N6313 MICROSEMI-1N6313 Datasheet
96Kb / 2P
   500 mW GLASS ZENER DIODES
1N6313 MICROSEMI-1N6313 Datasheet
132Kb / 2P
   500mW ZENER DIODES
logo
Sensitron
1N6313 SENSITRON-1N6313 Datasheet
127Kb / 4P
   ZENER 500mW VOLTAGE REGULATOR
logo
Digitron Semiconductors
1N6313 DIGITRON-1N6313 Datasheet
268Kb / 3P
   500 mW GLASS ZENER DIODES
More results

同様の説明 - 1N6313

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microsemi Corporation
1N4614UR-1 MICROSEMI-1N4614UR-1_V01 Datasheet
467Kb / 6P
   500 mW Metallurgically Bonded Glass Surface Mount Zener Diodes
Rev. 2
1N5221BUR-1 MICROSEMI-1N5221BUR-1 Datasheet
405Kb / 6P
   METALLURGICALLY BONDED GLASS SURFACE MOUNT 500 mW ZENERS
Rev. 1
1N957 MICROSEMI-1N957 Datasheet
135Kb / 2P
   METALLURGICALLY BONDED DOUBLE PLUG CONSTRUCTION
logo
M/A-COM Technology Solu...
1N4531UR MA-COM-1N4531UR Datasheet
456Kb / 3P
   Metallurgically Bonded
logo
Compensated Deuices Inc...
1N6309US CDI-DIODE-1N6309US Datasheet
108Kb / 2P
   500 mW ZENER DIODES
1N6309 CDI-DIODE-1N6309 Datasheet
111Kb / 2P
   500 mW ZENER DIODES
logo
Microsemi Corporation
1N957B MICROSEMI-1N957B_1 Datasheet
123Kb / 2P
   METALLURGICALLY BONDED
JAN1N485B MICROSEMI-JAN1N485B Datasheet
41Kb / 1P
   METALLURGICALLY BONDED
JANTX1N3595UR MICROSEMI-JANTX1N3595UR Datasheet
73Kb / 2P
   METALLURGICALLY BONDED
logo
M/A-COM Technology Solu...
1N4454 MA-COM-1N4454 Datasheet
550Kb / 3P
   Metallurgically Bonded
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com