データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2N1914 データシート(PDF) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

部品番号 2N1914
部品情報  High Power Silicon Controlled Rectifier 110 A RMS 25 to 1200 Volts
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
ホームページ  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

2N1914 データシート(HTML) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

  2N1914 Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


同様の部品番号 - 2N1914

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microsemi Corporation
2N1914 MICROSEMI-2N1914 Datasheet
173Kb / 3P
   Silicon Controlled Rectifiers
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N1914 NJSEMI-2N1914 Datasheet
53Kb / 1P
   20 STERN ave.
logo
Powerex Power Semicondu...
2N1914 POWEREX-2N1914 Datasheet
1Mb / 4P
   Phase Control SCR
More results

同様の説明 - 2N1914

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Central Semiconductor C...
2N876 CENTRAL-2N876 Datasheet
22Kb / 1P
   0.8 to 110 Amperes RMS 15 to 1200 Volts
CS65-70B CENTRAL-CS65-70B Datasheet
80Kb / 2P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIER 70 AMPS RMS, 200 THRU 1200 VOLTS
logo
Digitron Semiconductors
2N4212 DIGITRON-2N4212 Datasheet
124Kb / 2P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 1.6 AMPS RMS, 25-400 VOLTS
logo
Central Semiconductor C...
2N686 CENTRAL-2N686 Datasheet
98Kb / 2P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIER 25 AMPS, 25 THRU 800 VOLTS
logo
Shanghai Lunsure Electr...
R1200 CHENYI-R1200 Datasheet
42Kb / 2P
   500Milliamp high voltage silicon rectifier 1200 to 2000 volts
logo
Central Semiconductor C...
CS48-35B CENTRAL-CS48-35B Datasheet
112Kb / 2P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIER 35 AMP, 200 THRU 1200 VOLTS
CS218-35B CENTRAL-CS218-35B Datasheet
111Kb / 2P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIER 35 AMP, 200 THRU 1200 VOLTS
logo
Littelfuse
D4015L56 LITTELFUSE-D4015L56 Datasheet
109Kb / 4P
   Teccor manufactures 15 A rms to 25 A rms rectifiers
logo
Micro Commercial Compon...
RM1200E MCC-RM1200E_15 Datasheet
265Kb / 3P
   500 Milliamp High Voltage Silicon Rectifier 1200 to 2000 Volts
R1200 MCC-R1200_13 Datasheet
251Kb / 3P
   500 Milliamp High Voltage Silicon Rectifier 1200 to 2000 Volts
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com