データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2N2322 データシート(PDF) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

部品番号 2N2322
部品情報  1.6A RMS UP TO 400 VOLTS
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
ホームページ  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

2N2322 データシート(HTML) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

  2N2322 Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


同様の部品番号 - 2N2322

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Central Semiconductor C...
2N2322 CENTRAL-2N2322 Datasheet
138Kb / 2P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIER 1.6 AMPS, 25 THRU 400 VOLTS
logo
Comset Semiconductor
2N2322 COMSET-2N2322 Datasheet
80Kb / 3P
   SILICON THYRISTORS
logo
Digitron Semiconductors
2N2322 DIGITRON-2N2322 Datasheet
397Kb / 3P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
Central Semiconductor C...
2N2322 CENTRAL-2N2322 Datasheet
138Kb / 2P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIER
logo
Digitron Semiconductors
2N2322A DIGITRON-2N2322A Datasheet
397Kb / 3P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
More results

同様の説明 - 2N2322

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
BRX44 MOTOROLA-BRX44 Datasheet
82Kb / 4P
   SCRs 0.8 AMPERE RMS 30 TO 400 VOLTS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
C390 NJSEMI-C390 Datasheet
100Kb / 2P
   SCR 850A RMS UP TO 1300 VOLTS
logo
Motorola, Inc
MAC15SD MOTOROLA-MAC15SD Datasheet
690Kb / 8P
   TRIACS 15 AMPERES RMS 400 THRU 800 VOLTS
MAC16D MOTOROLA-MAC16D Datasheet
133Kb / 4P
   TRIACS 15 AMPERES RMS 400 thru 800 VOLTS
MAC8SD MOTOROLA-MAC8SD Datasheet
753Kb / 8P
   TRIACS 8 AMPERES RMS 400 THRU 800 VOLTS
MAC9D MOTOROLA-MAC9D Datasheet
78Kb / 4P
   TRIACS 8.0 AMPERES RMS 400 thru 800 VOLTS
MAC8D MOTOROLA-MAC8D Datasheet
79Kb / 4P
   TRIACS 8 AMPERES RMS 400 thru 800 VOLTS
MAC12D MOTOROLA-MAC12D Datasheet
41Kb / 2P
   TRIACS 12 AMPERES RMS 400 thru 800 VOLTS
MCR8 MOTOROLA-MCR8 Datasheet
66Kb / 2P
   SCRs 8 AMPERES RMS 400 thru 800 VOLTS
MAC15D MOTOROLA-MAC15D Datasheet
133Kb / 4P
   TRIACS 15 AMPERES RMS 400 thru 800 VOLTS
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com