データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BXY42BA-6 データシート(PDF) 2 Page - Siemens Semiconductor Group

部品番号 BXY42BA-6
部品情報  Silicon PIN Diode (Fast switching Coax package)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
ホームページ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

BXY42BA-6 データシート(HTML) 2 Page - Siemens Semiconductor Group

  BXY42BA-6 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group BXY42BA-6 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
BXY 42BA-6
BXY 42BA-6
Electrical Characteristics
at TA = 25 ˚C, unless otherwise specified.
Unit
Values
Parameter
Symbol
min.
typ.
max.
V
Breakdown voltage
IR = 10
µA
V(BR)
50
nA
Reverse current
VR = 40 V
IR
––5
ns
Storage time
IF = 10 mA, VR = 10 V
ts
–4–
pF
Diode capacitance
VR = 20 V, f = 1 MHz
CT
0.34
Forward resistance
f = 100 MHz, IF = 10 mA
rf
1.5
ns
Charge carrier life time
IF = 10 mA, IR = 6 mA
τL
–40


同様の部品番号 - BXY42BA-6

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Siemens Semiconductor G...
BXY42BA-3 SIEMENS-BXY42BA-3 Datasheet
17Kb / 2P
   Silicon PIN Diode (Fast switching In stripline package other lead configurations available)
BXY42BA-5 SIEMENS-BXY42BA-5 Datasheet
28Kb / 2P
   Silicon PIN Diode (Fast switching Coax package)
BXY42BA-7 SIEMENS-BXY42BA-7 Datasheet
29Kb / 2P
   Silicon PIN Diode (Fast switching)
BXY42BA-S SIEMENS-BXY42BA-S Datasheet
28Kb / 3P
   Silicon PIN Diodes (Beam lead version Fast switching)
More results

同様の説明 - BXY42BA-6

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Siemens Semiconductor G...
BXY42BA-5 SIEMENS-BXY42BA-5 Datasheet
28Kb / 2P
   Silicon PIN Diode (Fast switching Coax package)
logo
Advanced Semiconductor
5082-3306 ASI-5082-3306 Datasheet
16Kb / 1P
   FAST SWITCHING SILICON PIN DIODE
logo
Siemens Semiconductor G...
BXY42BA-7 SIEMENS-BXY42BA-7 Datasheet
29Kb / 2P
   Silicon PIN Diode (Fast switching)
BXY42BA-3 SIEMENS-BXY42BA-3 Datasheet
17Kb / 2P
   Silicon PIN Diode (Fast switching In stripline package other lead configurations available)
logo
Advanced Semiconductor
5082-3042 ASI-5082-3042 Datasheet
19Kb / 1P
   FAST SWITCHING PIN DIODE
MA47080-30 ASI-MA47080-30 Datasheet
11Kb / 1P
   SILICON PIN SWITCHING DIODE
logo
ON Semiconductor
MPN3404 ONSEMI-MPN3404 Datasheet
32Kb / 4P
   SILICON PIN SWITCHING DIODE
November, 2001 ??Rev. 2
logo
Advanced Semiconductor
MA47268 ASI-MA47268 Datasheet
21Kb / 1P
   SILICON PIN SWITCHING DIODE
logo
AiT Semiconductor Inc.
L4148 AITSEMI-L4148 Datasheet
627Kb / 6P
   FAST SWITCHING DIODES SILICON EPITAXIAL PLANAR SWITCHING DIODE
REV1.3
logo
Microsemi Corporation
1N645 MICROSEMI-1N645 Datasheet
169Kb / 3P
   Silicon Switching Diode DO-35 Glass Package
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com