データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SJ181STR-E データシート(PDF) 6 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 2SJ181STR-E
部品情報  Silicon P Channel MOS FET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SJ181STR-E データシート(HTML) 6 Page - Renesas Technology Corp

  2SJ181STR-E Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SJ181STR-E Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SJ181STR-E Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SJ181STR-E Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SJ181STR-E Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SJ181STR-E Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SJ181STR-E Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
2SJ181(L), 2SJ181(S)
Preliminary
R07DS0395EJ0300 Rev.3.00
Page 6 of 6
May 16, 2011
Package Dimensions
• 2SJ181(L)
6.5 ± 0.5
2.3 ± 0.2
0.55 ± 0.1
1.2 ± 0.3
0.55 ± 0.1
5.4 ± 0.5
1.15 ± 0.1
2.29 ± 0.5
2.29 ± 0.5
0.8 ± 0.1
Previous Code
PRSS0004ZD-A
DPAK(L)-(1) / DPAK(L)-(1)V
MASS[Typ.]
0.42g
RENESAS Code
JEITA Package Code
Unit: mm
Package Name
DPAK(L)-(1)
• 2SJ181(S)
6.5 ± 0.3
5.6 ± 0.5
2.3 ± 0.2
0.55 ± 0.1
0 – 0.25
0.55 ± 0.1
(1.2)
0.8 ± 0.1
2.29 ± 0.5
2.29 ± 0.5
(5.1)
1.0 Max.
Previous Code
PRSS0004ZD-C
DPAK(S) / DPAK(S)V
MASS[Typ.]
0.28g
SC-63
RENESAS Code
JEITA Package Code
Unit: mm
Package Name
DPAK(S)
Ordering Information
Orderable Part Number
Quantity
Shipping Container
2SJ181L-E
2160 pcs
Box (Tube)
2SJ181STR-E
3000 pcs
Taping


同様の部品番号 - 2SJ181STR-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
2SJ181STL-E RENESAS-2SJ181STL-E Datasheet
87Kb / 8P
   Silicon P Channel MOS FET
More results

同様の説明 - 2SJ181STR-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SJ221 HITACHI-2SJ221 Datasheet
48Kb / 8P
   Silicon P-Channel MOS FET
2SJ363 HITACHI-2SJ363 Datasheet
37Kb / 7P
   Silicon P-Channel MOS FET
2SJ386 HITACHI-2SJ386 Datasheet
38Kb / 7P
   Silicon P-Channel MOS FET
logo
Renesas Technology Corp
2SJ181(L) RENESAS-2SJ181(L)_15 Datasheet
109Kb / 7P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ555 RENESAS-2SJ555_15 Datasheet
109Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ518 RENESAS-2SJ518_15 Datasheet
102Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ526 RENESAS-2SJ526_15 Datasheet
110Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ542 RENESAS-2SJ542_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ543 RENESAS-2SJ543_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ550 RENESAS-2SJ550 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ551 RENESAS-2SJ551 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com